| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
DRA751ABC Fiches technique(PDF) 20 Page - Texas Instruments |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
DRA751ABC Fiches technique(HTML) 20 Page - Texas Instruments |
|
20 / 443 page ![]() Copyright © 2015–2019, Texas Instruments Incorporated Terminal Configuration and Functions Submit Documentation Feedback Product Folder Links: DRA756 DRA755 DRA754 DRA752 DRA751 DRA750 DRA746 DRA745 DRA744 20 DRA756, DRA755, DRA754, DRA752 DRA751, DRA750, DRA746, DRA745, DRA744 SPRS950F – DECEMBER 2015 – REVISED MAY 2019 www.ti.com Table 4-2. Ball Characteristics(1) (continued) BALL NUMBER [1] BALL NAME [2] SIGNAL NAME [3] 74x [4] MUXMODE [5] TYPE [6] BALL RESET STATE [7] BALL RESET REL. STATE [8] BALL RESET REL. MUXMODE [9] I/O VOLTAGE VALUE [10] POWER [11] HYS [12] BUFFER TYPE [13] PULL UP/DOWN TYPE [14] DSIS [15] L24 ddr2_d20 ddr2_d20 0 IO PU PU 1.35/1.5/1.8 vdds_ddr2 No LVCMOS DDR Pux/PDy J23 ddr2_d21 ddr2_d21 0 IO PU PU 1.35/1.5/1.8 vdds_ddr2 No LVCMOS DDR Pux/PDy K22 ddr2_d22 ddr2_d22 0 IO PU PU 1.35/1.5/1.8 vdds_ddr2 No LVCMOS DDR Pux/PDy J20 ddr2_d23 ddr2_d23 0 IO PU PU 1.35/1.5/1.8 vdds_ddr2 No LVCMOS DDR Pux/PDy L27 ddr2_d24 ddr2_d24 0 IO PU PU 1.35/1.5/1.8 vdds_ddr2 No LVCMOS DDR Pux/PDy L26 ddr2_d25 ddr2_d25 0 IO PU PU 1.35/1.5/1.8 vdds_ddr2 No LVCMOS DDR Pux/PDy L25 ddr2_d26 ddr2_d26 0 IO PU PU 1.35/1.5/1.8 vdds_ddr2 No LVCMOS DDR Pux/PDy L28 ddr2_d27 ddr2_d27 0 IO PU PU 1.35/1.5/1.8 vdds_ddr2 No LVCMOS DDR Pux/PDy M23 ddr2_d28 ddr2_d28 0 IO PU PU 1.35/1.5/1.8 vdds_ddr2 No LVCMOS DDR Pux/PDy M24 ddr2_d29 ddr2_d29 0 IO PU PU 1.35/1.5/1.8 vdds_ddr2 No LVCMOS DDR Pux/PDy F24 ddr2_d3 ddr2_d3 0 IO PU PU 1.35/1.5/1.8 vdds_ddr2 No LVCMOS DDR Pux/PDy M25 ddr2_d30 ddr2_d30 0 IO PU PU 1.35/1.5/1.8 vdds_ddr2 No LVCMOS DDR Pux/PDy M26 ddr2_d31 ddr2_d31 0 IO PU PU 1.35/1.5/1.8 vdds_ddr2 No LVCMOS DDR Pux/PDy F26 ddr2_d4 ddr2_d4 0 IO PU PU 1.35/1.5/1.8 vdds_ddr2 No LVCMOS DDR Pux/PDy F27 ddr2_d5 ddr2_d5 0 IO PU PU 1.35/1.5/1.8 vdds_ddr2 No LVCMOS DDR Pux/PDy E27 ddr2_d6 ddr2_d6 0 IO PU PU 1.35/1.5/1.8 vdds_ddr2 No LVCMOS DDR Pux/PDy E28 ddr2_d7 ddr2_d7 0 IO PU PU 1.35/1.5/1.8 vdds_ddr2 No LVCMOS DDR Pux/PDy H23 ddr2_d8 ddr2_d8 0 IO PU PU 1.35/1.5/1.8 vdds_ddr2 No LVCMOS DDR Pux/PDy H25 ddr2_d9 ddr2_d9 0 IO PU PU 1.35/1.5/1.8 vdds_ddr2 No LVCMOS DDR Pux/PDy F28 ddr2_dqm0 ddr2_dqm0 0 O PU PU 1.35/1.5/1.8 vdds_ddr2 No LVCMOS DDR Pux/PDy G24 ddr2_dqm1 ddr2_dqm1 0 O PU PU 1.35/1.5/1.8 vdds_ddr2 No LVCMOS DDR Pux/PDy K23 ddr2_dqm2 ddr2_dqm2 0 O PU PU 1.35/1.5/1.8 vdds_ddr2 No LVCMOS DDR Pux/PDy M22 ddr2_dqm3 ddr2_dqm3 0 O PU PU 1.35/1.5/1.8 vdds_ddr2 No LVCMOS DDR Pux/PDy |