| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
VN750 Fiches technique(PDF) 33 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
VN750 Fiches technique(HTML) 33 Page - STMicroelectronics |
|
33 / 46 page ![]() VN750 Package and packing information Doc ID 6942 Rev. 4 33/46 Table 19. SO-8 mechanical data Dim. mm Min. Typ. Max. A 1.75 a1 0.1 0.25 a2 1.65 a3 0.65 0.85 b0.35 0.48 b1 0.19 0.25 C 0.25 0.5 c1 45 (typ.) D4.8 5 E5.8 6.2 e1.27 e3 3.81 F3.8 4 L 0.4 1.27 M 0.6 S 8 (max.) L1 0.8 1.2 Obsolete Product(s) - Obsolete Product(s) |