| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
UPSD3422EB40U6 Fiches technique(PDF) 4 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
UPSD3422EB40U6 Fiches technique(HTML) 4 Page - STMicroelectronics |
|
4 / 300 page ![]() Obsolete Product(s) - Obsolete Product(s) Obsolete Product(s) - Obsolete Product(s) Contents UPSD3422, UPSD3433, UPSD3434, UPSD3454 4/300 13.1.6 I2C interrupt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 13.1.7 ADC interrupt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 13.1.8 PCA interrupt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 13.1.9 USB interrupt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 14 MCU clock generation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 14.1 MCU_CLK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 14.2 PERIPH_CLK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 14.2.1 JTAG interface clock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 14.2.2 USB_CLK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 15 Power saving modes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 15.1 Idle mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 15.2 Power-down mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 15.3 Reduced frequency mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 16 Oscillator and external components . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 17 I/O ports of mcu module . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 17.1 MCU port operating modes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 17.1.1 GPIO function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 17.1.2 GPIO output . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 17.1.3 GPIO input . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 17.1.4 Alternate functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 18 MCU bus interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 18.1 PSEN bus cycles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 18.2 READ or WRITE bus cycles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 18.3 Connecting external devices to the MCU bus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 18.4 Programmable bus timing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 18.5 Controlling the PFQ and BC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 19 Supervisory functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 19.1 External reset input pin, RESET_IN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 19.2 Low VCC voltage detect, LVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 19.3 Power-up reset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Obsolete Product(s) - Obsolete Product(s) |