Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

UPSD3422EB40U6 Fiches technique(PDF) 17 Page - STMicroelectronics

No de pièce UPSD3422EB40U6
Description  Turbo Plus series Fast Turbo 8032 MCU with USB and programmable logic
PDF  300 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Site Internet  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

UPSD3422EB40U6 Fiches technique(HTML) 17 Page - STMicroelectronics

Back Button UPSD3422EB40U6 Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics UPSD3422EB40U6 Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics UPSD3422EB40U6 Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics UPSD3422EB40U6 Datasheet HTML 16Page - STMicroelectronics UPSD3422EB40U6 Datasheet HTML 17Page - STMicroelectronics UPSD3422EB40U6 Datasheet HTML 18Page - STMicroelectronics UPSD3422EB40U6 Datasheet HTML 19Page - STMicroelectronics UPSD3422EB40U6 Datasheet HTML 20Page - STMicroelectronics UPSD3422EB40U6 Datasheet HTML 21Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 17 / 300 page
background image
Obsolete
Product(s)
- Obsolete
Product(s)
Obsolete
Product(s)
- Obsolete
Product(s)
UPSD3422, UPSD3433, UPSD3434, UPSD3454
List of figures
17/300
List of figures
Figure 1.
Block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Figure 2.
LQFP52 connections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Figure 3.
LQFP80 connections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Figure 4.
Functional modules. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Figure 5.
UPSD34xx memories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Figure 6.
Comparison of UPSD34xx with standard 8032 performance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Figure 7.
Instruction pre-fetch queue and branch cache . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Figure 8.
PFQ operation on multi-cycle instructions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Figure 9.
UPSD34xx multi-cycle instructions compared to standard 8032 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Figure 10.
8032 MCU registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Figure 11.
Program status word (PSW) register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Figure 12.
Enabling and polling interrupts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Figure 13.
Clock generation logic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Figure 14.
Oscillator and clock connections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Figure 15.
MCU module port pin function routing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Figure 16.
MCU I/O cell block diagram for port 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Figure 17.
MCU I/O cell block diagram for port 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Figure 18.
MCU I/O cell block diagram for port 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Figure 19.
Connecting external devices using ports A and B for address AD[15:0] . . . . . . . . . . . . . . 87
Figure 20.
Connecting external devices using port A and an external latch for address AD[15:0] . . . 87
Figure 21.
A RD or PSEN bus cycle set to 5 MCU_CLK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Figure 22.
Supervisor reset generation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Figure 23.
Watchdog counter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Figure 24.
Timer/counter mode 0: 13-bit counter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Figure 25.
Timer/counter mode 2: 8-bit Auto-reload . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Figure 26.
Timer/counter mode 3: two 8-bit counters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Figure 27.
Timer 2 in capture mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Figure 28.
Timer 2 in auto-reload mode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Figure 29.
Timer 2 in baud rate generator mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Figure 30.
UART mode 0, block diagram. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Figure 31.
UART mode 0, timing diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Figure 32.
UART mode 1, block diagram. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Figure 33.
UART mode 1, timing diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Figure 34.
UART mode 2, block diagram. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Figure 35.
UART mode 2, timing diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Figure 36.
UART mode 3, block diagram. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Figure 37.
UART mode 3, timing diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Figure 38.
IrDA interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Figure 39.
Pulse shaping by the IrDA interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Figure 40.
Typical I2C bus configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Figure 41.
Data transfer on an I2C bus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Figure 42.
I2C interface SIOE block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Figure 43.
SPI device connection examples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Figure 44.
SPI full-duplex data exchange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Figure 45.
SPI receive operation example . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Figure 46.
SPI transmit operation example . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Figure 47.
SPI interface, master mode only. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Figure 48.
USB module block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Obsolete
Product(s)
- Obsolete
Product(s)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More