| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
UPSD3422EB40U6 Fiches technique(PDF) 7 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
UPSD3422EB40U6 Fiches technique(HTML) 7 Page - STMicroelectronics |
|
7 / 300 page ![]() Obsolete Product(s) - Obsolete Product(s) Obsolete Product(s) - Obsolete Product(s) UPSD3422, UPSD3433, UPSD3434, UPSD3454 Contents 7/300 25.1.4 Data transfers with the host . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 25.2 Types of transfers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 25.2.1 Enumeration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 25.3 Endpoint FIFOs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 25.3.1 Busy bit (BSY) operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 25.3.2 Busy bit and interrupts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 25.3.3 FIFO pairing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 25.3.4 Reading and writing FIFOs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 25.3.5 Accessing FIFO control registers, UCON, and USIZE . . . . . . . . . . . . . 159 25.3.6 Accessing the setup command buffer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 25.4 USB registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 25.4.1 USB device address register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 25.4.2 Endpoint FIFO pairing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 25.4.3 USB interrupts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 25.5 Typical connection to USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 26 Analog-to-digital convertor (ADC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 26.1 Port 1 ADC channel selects . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 27 Programmable counter array (PCA) with PWM . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 27.1 PCA block . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 27.2 PCA clock selection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 27.3 Operation of TCM modes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 27.4 Capture mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 27.5 Timer mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 27.6 Toggle mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 27.7 PWM mode - (x8), fixed frequency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 27.8 PWM mode - (x8), programmable frequency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 27.9 PWM mode - fixed frequency, 16-bit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 27.10 PWM mode - fixed frequency, 10-bit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 27.11 Writing to capture/compare registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 27.12 Control register bit definition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 27.13 TCM interrupts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 28 PSD module . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 Obsolete Product(s) - Obsolete Product(s) |