| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
UPSD3422EB40U6 Fiches technique(PDF) 10 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
UPSD3422EB40U6 Fiches technique(HTML) 10 Page - STMicroelectronics |
|
10 / 300 page ![]() Obsolete Product(s) - Obsolete Product(s) Obsolete Product(s) - Obsolete Product(s) Contents UPSD3422, UPSD3433, UPSD3434, UPSD3454 10/300 28.5.45 Drive select registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 28.5.46 Enable out registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 28.5.47 Individual port structures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 28.5.48 Port A structure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 28.5.49 Port B structure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 28.5.50 Port C structure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 28.5.51 Port D structure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 28.5.52 Power management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 28.5.53 Automatic power-down (APD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 28.5.54 Forced power-down (FDP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 28.5.55 Chip select input (CSI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 28.5.56 PLD non-turbo mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 28.5.57 PLD current consumption . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 28.5.58 Turbo mode current consumption . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 28.5.59 Non-turbo mode current consumption . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 28.5.60 PLD blocking bits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 28.5.61 Blocking 8032 bus control signals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 28.5.62 Blocking common clock, CLKIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 28.6 PSD module reset conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 28.6.1 JTAG ISP and JTAG debug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 28.6.2 JTAG chaining inside the package . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 28.6.3 In-system programming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 28.6.4 4-pin JTAG ISP (default) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 28.6.5 6-pin JTAG ISP (optional) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 28.6.6 Recommended JTAG connector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 28.6.7 Chaining UPSD34xx devices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 28.6.8 Debugging the 8032 MCU module . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 28.6.9 JTAG security setting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 28.6.10 Initial delivery state . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 29 AC/DC parameters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 30 Maximum rating . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 31 DC and AC parameters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 32 Package mechanical information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 Obsolete Product(s) - Obsolete Product(s) |