Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

HCS08 Fiches technique(PDF) 26 Page - NXP Semiconductors

No de pièce HCS08
Description  HCS08 Microcontrollers
PDF  374 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  NXP [NXP Semiconductors]
Site Internet  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

HCS08 Fiches technique(HTML) 26 Page - NXP Semiconductors

Back Button HCS08 Datasheet HTML 22Page - NXP Semiconductors HCS08 Datasheet HTML 23Page - NXP Semiconductors HCS08 Datasheet HTML 24Page - NXP Semiconductors HCS08 Datasheet HTML 25Page - NXP Semiconductors HCS08 Datasheet HTML 26Page - NXP Semiconductors HCS08 Datasheet HTML 27Page - NXP Semiconductors HCS08 Datasheet HTML 28Page - NXP Semiconductors HCS08 Datasheet HTML 29Page - NXP Semiconductors HCS08 Datasheet HTML 30Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 26 / 374 page
background image
Chapter 2 Pins and Connections
MC9S08JM60 Series Data Sheet, Rev. 5
26
Freescale Semiconductor
2.2
Device Pin Assignment
Figure 2-1. MC9S08JM60 in 64-Pin QFP/LQFP Package
PTF2/TPM1CH4
1
2
3
4
5
6
7
8
RESET
PTF0/TPM1CH2
PTF3/TPM1CH5
PTF4/TPM2CH0
PTC6
PTF7
PTB7/ADP7
PTD0/ADP8/ACMP+
PTD1/ADP9/ACMP–
VDDAD
VREFH
PTB1/MOSI2/ADP1
PTB6/ADP6
PTD2/KBIP2/ACMPO
43
42
41
40
39
38
18
19
20
21
22
23
50
51
52
53
54
55
17
32
33
49
48
64
9
PTF5/TPM2CH1
10
PTF6
11
PTE0/TxD1
16
PTE3/TPM1CH1
24
25
26
27
PTB5/KBIP5/ADP5
37
PTB4/KBIP4/ADP4
36
PTB3/SS2/ADP3
35
PTB2/SPSCK2/ADP2
34
56
57
58
59
PTF1/TPM1CH3
12
PTE1/RxD1
13
14
15
PTE2/TPM1CH0
28
29
30
31
VREFL
44
45
46
VSSAD
47
63
62
61
60
PTC4
IRQ/TPMCLK
PTB0/MISO2/ADP0
PTA5
64-Pin QFP/LQFP



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com