Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

EM24 Fiches technique(PDF) 3 Page - Carlo Gavazzi Holding AG

No de pièce EM24
Description  Energy analyzer for three-phase systems
PDF  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  CARLOGAVAZZI [Carlo Gavazzi Holding AG]
Site Internet  https://gavazziautomation.com/
Logo CARLOGAVAZZI - Carlo Gavazzi Holding AG

EM24 Fiches technique(HTML) 3 Page - Carlo Gavazzi Holding AG

  EM24 Datasheet HTML 1Page - Carlo Gavazzi Holding AG EM24 Datasheet HTML 2Page - Carlo Gavazzi Holding AG EM24 Datasheet HTML 3Page - Carlo Gavazzi Holding AG EM24 Datasheet HTML 4Page - Carlo Gavazzi Holding AG EM24 Datasheet HTML 5Page - Carlo Gavazzi Holding AG EM24 Datasheet HTML 6Page - Carlo Gavazzi Holding AG EM24 Datasheet HTML 7Page - Carlo Gavazzi Holding AG EM24 Datasheet HTML 8Page - Carlo Gavazzi Holding AG EM24 Datasheet HTML 9Page - Carlo Gavazzi Holding AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 25 page
background image
3
Carlo Gavazzi Controls S.p.A.
EM24
EM24 DS ENG
18/11/2020
Fig. 3 External antenna (only for EM24DINAV...W1E...)
Area
Description
A
LCD display
B
Voltage/current connections
C
Joystick
D
Selector with pin for MID seal (programming block)
E
Inputs/outputs or communication port
F
Pins for MID seal (protection covers included)
G
External antenna for wireless M-Bus communication
H
SMA connector cable (2 m)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com