Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

EM24 Fiches technique(PDF) 10 Page - Carlo Gavazzi Holding AG

No de pièce EM24
Description  Energy analyzer for three-phase systems
PDF  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  CARLOGAVAZZI [Carlo Gavazzi Holding AG]
Site Internet  https://gavazziautomation.com/
Logo CARLOGAVAZZI - Carlo Gavazzi Holding AG

EM24 Fiches technique(HTML) 10 Page - Carlo Gavazzi Holding AG

Back Button EM24 Datasheet HTML 6Page - Carlo Gavazzi Holding AG EM24 Datasheet HTML 7Page - Carlo Gavazzi Holding AG EM24 Datasheet HTML 8Page - Carlo Gavazzi Holding AG EM24 Datasheet HTML 9Page - Carlo Gavazzi Holding AG EM24 Datasheet HTML 10Page - Carlo Gavazzi Holding AG EM24 Datasheet HTML 11Page - Carlo Gavazzi Holding AG EM24 Datasheet HTML 12Page - Carlo Gavazzi Holding AG EM24 Datasheet HTML 13Page - Carlo Gavazzi Holding AG EM24 Datasheet HTML 14Page - Carlo Gavazzi Holding AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 25 page
background image
10
Carlo Gavazzi Controls S.p.A.
EM24
EM24 DS ENG
18/11/2020
Display
Type
LCD
Refresh time
< 750 ms
Description
3 rows:
1st: 8 digits (7 mm)
2nd: 4 digits (7 mm)
3rd: 4 digits (7 mm)
Variable readout
Instantaneous: 4 digits, min: 0.000, max: 9999
Energy: 8 digits (imported), 7 digits (exported), min: 0.00, max: 99 999 999
LED
Model
CT*VT
Weight (kWh per pulse)
AV5/AV6
≤ 7
0.001
> 7 ≤ 70.0
0.01
> 70 ≤ 700.0
0.1
> 700
1
AV2/AV9
N/A
0.001



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com