| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
STV9936S Fiches technique(PDF) 45 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STV9936S Fiches technique(HTML) 45 Page - STMicroelectronics |
|
45 / 48 page ![]() 45/48 STV9936P/S Package Mechanical Data 12.2 Dual In-line Plastic Package Figure 19: DIP16 Package Table 50: DIP16 Dimensions Dim. mm inches Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. a1 0.51 0.020 B 0.77 1.65 0.030 0.065 b 0.5 0.020 b1 0.25 0.010 D 20 0.787 E 8.5 0.335 e 2.54 0.100 e3 17.78 0.700 F 7.1 0.280 I 5.1 0.201 L 3.3 0.130 Z 1.27 0.050 b1 E 1 8 9 16 Z b B e3 e D |