| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
OM6206U/Z Fiches technique(PDF) 27 Page - NXP Semiconductors |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
OM6206U/Z Fiches technique(HTML) 27 Page - NXP Semiconductors |
|
27 / 36 page ![]() 2001 Nov 14 27 Philips Semiconductors Product specification 65 × 102 pixels matrix LCD driver OM6206 col97 134 +3395 −935 col98 135 +3465 −935 col99 136 +3535 −935 col100 137 +3605 −935 col101 138 +3675 −935 row50 139 +3815 −935 row49 140 +3885 −935 row48 141 +3955 −935 row47 142 +4025 −935 row46 143 +4095 −935 row45 144 +4165 −935 row44 145 +4235 −935 row43 146 +4305 −935 row42 147 +4375 −935 row41 148 +4445 −935 row40 149 +4515 −935 row39 150 +4585 −935 row38 151 +4655 −935 row37 152 +4725 −935 row36 153 +4795 −935 row35 154 +4865 −935 row34 155 +4935 −935 row33 156 +5005 −935 dummy pad 157 +5355 −935 dummy pad 158 +5320 +935 row51 159 +5180 +935 row52 160 +5110 +935 row53 161 +5040 +935 row54 162 +4970 +935 row55 163 +4900 +935 row56 164 +4830 +935 row57 165 +4760 +935 row58 166 +4690 +935 row59 167 +4620 +935 row60 168 +4550 +935 row61 169 +4480 +935 row62 170 +4410 +935 row63 171 +4340 +935 row64 172 +4270 +935 SYMBOL PAD COORDINATES(1) xy dummy pad 173 +4050 +935 VDD1 174 +3890 +935 VDD1 175 +3810 +935 VDD1 176 +3730 +935 VDD1 177 +3650 +935 VDD1 178 +3570 +935 VDD1 179 +3490 +935 VDD3 180 +3250 +935 VDD2 181 +3090 +935 VDD2 182 +3010 +935 VDD2 183 +2930 +935 VDD2 184 +2850 +935 VDD2 185 +2770 +935 VDD2 186 +2690 +935 VDD2 187 +2610 +935 VDD2 188 +2530 +935 VDD2 189 +2450 +935 VDD2 190 +2370 +935 VDD2 191 +2290 +935 VDD2 192 +2210 +935 VDD2 193 +2130 +935 SCLK 194 +1890 +935 SDIN 195 +1650 +935 DC_B 196 +1410 +935 SCE_B 197 +1170 +935 T2 198 +930 +935 OSC 199 +690 +935 VSS2 200 +530 +935 VSS2 201 +450 +935 VSS2 202 +370 +935 VSS2 203 +290 +935 VSS2 204 +210 +935 VSS2 205 +130 +935 VSS2 206 +50 +935 VSS2 207 −30 +935 VSS2 208 −110 +935 VSS2 209 −190 +935 VSS2 210 −270 +935 VSS2 211 −350 +935 SYMBOL PAD COORDINATES(1) xy |