| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
GMS30004 Fiches technique(PDF) 31 Page - Hynix Semiconductor |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
GMS30004 Fiches technique(HTML) 31 Page - Hynix Semiconductor |
|
31 / 158 page ![]() 3 - 4 Value of X-reg 0 or 1 SO : D(Y) à 1, RO : D(Y) à 0 Operation REMOUT port repeats ÌHÌ and ÌLÌ in pulse frequency. (when PMR = 5, it is fixed at ÌHÌ) SO : REMOUT (PMR) à 1 RO : REMOUT (PMR) à 0 Value of Y-reg 0~7 0 or 1 8 0 or 1 SO : D0 ~ D9 à 1 (High-Z) R0 : D0 ~ D9 à 0 9 0 or 1 SO : R(Y-Ah) à 1, RO : R(Y-Ah) à 0 A ~ D 0 or 1 SO : R0 ~ R3 à 1, RO : R0~R3 à 0 E 0 or 1 SO : D0 ~ D9 à 1 (High-Z) R0~R3 à 1 R0 : D0 ~ D9 à 0R0~R3 à 0 F 2 or 3 SO : D(8) à 1, RO : D(8) à 0 0 2 or 3 SO : D(9) à 1, RO : D(9) à 0 1 *2 Operation is settled by a value of Y-register. Chapter 3. Instruction |