Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

AK8975 Fiches technique(PDF) 30 Page - Asahi Kasei Microsystems

No de pièce AK8975
Description  3-axis Electronic Compass
PDF  34 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  AKM [Asahi Kasei Microsystems]
Site Internet  http://www.akm.com
Logo AKM - Asahi Kasei Microsystems

AK8975 Fiches technique(HTML) 30 Page - Asahi Kasei Microsystems

Back Button AK8975 Datasheet HTML 26Page - Asahi Kasei Microsystems AK8975 Datasheet HTML 27Page - Asahi Kasei Microsystems AK8975 Datasheet HTML 28Page - Asahi Kasei Microsystems AK8975 Datasheet HTML 29Page - Asahi Kasei Microsystems AK8975 Datasheet HTML 30Page - Asahi Kasei Microsystems AK8975 Datasheet HTML 31Page - Asahi Kasei Microsystems AK8975 Datasheet HTML 32Page - Asahi Kasei Microsystems AK8975 Datasheet HTML 33Page - Asahi Kasei Microsystems AK8975 Datasheet HTML 34Page - Asahi Kasei Microsystems  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 30 / 34 page
background image
[AK8975/C]
9.2.
4-wire SPI
<AK8975>
<AK8975C>
Same as AK8975
NC1
SDA/SI
SO
CAD0
VID
8
7
6
16
15
14
13
open
Interrupt
Host CPU
4-wireSPI i/f
Power for i/f
VID
POWER 1.65V~Vdd
VDD
POWER 2.4V~3.6V
0.1µF
0.1µF
1
2
3
4
5
TST2
VSS
VDD
12
11
10
9
AK8975
(Top View)
open
open or
VSS
MS1187-E-02
- 30 -
2010/05



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com