| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
H8S2245 Fiches technique(PDF) 53 Page - Renesas Technology Corp |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
H8S2245 Fiches technique(HTML) 53 Page - Renesas Technology Corp |
|
53 / 818 page ![]() Section 1 Overview Rev.3.00 Mar. 26, 2007 Page 11 of 772 REJ09B0355-0300 Pin No. Pin Name FP-100B, TFP-100B Mode 1 Mode 2* 1 Mode 3* 1 Mode 4 Mode 5 Mode 6* 1 Mode 7* 1 PROM Mode* 2 76 PF 0/BREQ/ IRQ0 PF 0/BREQ/ IRQ0 PF 0/IRQ0 PF 0/BREQ/ IRQ0 PF 0/BREQ/ IRQ0 PF 0/BREQ/ IRQ0 PF 0/IRQ0 NC 77 AV CC AV CC AV CC AV CC AV CC AV CC AV CC V CC 78 V ref V ref V ref V ref V ref V ref V ref V CC 79 P4 0/AN0 P4 0/AN0 P4 0/AN0 P4 0/AN0 P4 0/AN0 P4 0/AN0 P4 0/AN0 NC 80 P4 1/AN1 P4 1/AN1 P4 1/AN1 P4 1/AN1 P4 1/AN1 P4 1/AN1 P4 1/AN1 NC 81 P4 2/AN2 P4 2/AN2 P4 2/AN2 P4 2/AN2 P4 2/AN2 P4 2/AN2 P4 2/AN2 NC 82 P4 3/AN3 P4 3/AN3 P4 3/AN3 P4 3/AN3 P4 3/AN3 P4 3/AN3 P4 3/AN3 NC 83 AV SS AV SS AV SS AV SS AV SS AV SS AV SS V SS 84 V SS V SS V SS V SS V SS V SS V SS V SS 85 P2 0 P2 0 P2 0 P2 0 P2 0 P2 0 P2 0 NC 86 P2 1 P2 1 P2 1 P2 1 P2 1 P2 1 P2 1 NC 87 P2 2/TMRI0 P2 2/TMRI0 P2 2/TMRI0 P2 2/TMRI0 P2 2/TMRI0 P2 2/TMRI0 P2 2/TMRI0 NC 88 P2 3/TMCI0 P2 3/TMCI0 P2 3/TMCI0 P2 3/TMCI0 P2 3/TMCI0 P2 3/TMCI0 P2 3/TMCI0 NC 89 P2 4/TMRI1 P2 4/TMRI1 P2 4/TMRI1 P2 4/TMRI1 P2 4/TMRI1 P2 4/TMRI1 P2 4/TMRI1 NC 90 P2 5/TMCI1 P2 5/TMCI1 P2 5/TMCI1 P2 5/TMCI1 P2 5/TMCI1 P2 5/TMCI1 P2 5/TMCI1 NC 91 P2 6/TMO0 P2 6/TMO0 P2 6/TMO0 P2 6/TMO0 P2 6/TMO0 P2 6/TMO0 P2 6/TMO0 NC 92 P2 7/TMO1 P2 7/TMO1 P2 7/TMO1 P2 7/TMO1 P2 7/TMO1 P2 7/TMO1 P2 7/TMO1 NC 93 PG 0/IRQ6/ ADTRG PG 0/IRQ6/ ADTRG PG 0/IRQ6/ ADTRG PG 0/IRQ6/ ADTRG PG 0/IRQ6/ ADTRG PG 0/IRQ6/ ADTRG PG 0/IRQ6/ ADTRG NC 94 PG 1/IRQ7 PG 1/IRQ7 PG 1/IRQ7 PG 1/CS3/ IRQ7 PG 1/CS3/ IRQ7 PG 1/CS3/ IRQ7 PG 1/IRQ7 NC 95 PG 2 PG 2 PG 2 PG 2/CS2 PG 2/CS2 PG 2/CS2 PG 2 NC 96 PG 3 PG 3 PG 3 PG 3/CS1 PG 3/CS1 PG 3/CS1 PG 3 NC 97 PG 4/CS0 PG 4/CS0 PG 4 PG 4/CS0 PG 4/CS0 PG 4/CS0 PG 4 NC 98 V CC V CC V CC V CC V CC V CC V CC V CC 99 P1 0/ TIOCA0 P1 0/ TIOCA0 P1 0/ TIOCA0 P1 0/ TIOCA0/A 20 P1 0/ TIOCA0/A 20 P1 0/ TIOCA0/A 20 P1 0/ TIOCA0 NC 100 P1 1/ TIOCB0 P1 1/ TIOCB0 P1 1/ TIOCB0 P1 1/ TIOCB0/A 21 P1 1/ TIOCB0/A 21 P1 1/ TIOCB0/A 21 P1 1/ TIOCB0 NC Notes: 1. Cannot be used in the H8S/2240. 2. NC should be left open. |