| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
ST52T410 Fiches technique(PDF) 82 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ST52T410 Fiches technique(HTML) 82 Page - STMicroelectronics |
|
82 / 84 page ![]() ST52T410/ST52T410/E420 82/84 Table 11.17 CERAMIC DIP28 WINDOWED PACKAGE MECHANICAL DATA DIM mm inch. MIN TYP. MAX MIN TYP. MAX A 38.10 1.469 B 13.05 13.36 0.514 0.526 C 3.90 5.08 0.153 0.177 D 3.18 0.125 E 0.50 1.78 0.020 0.070 e3 33.02 1.300 F 2.29 2.79 0.90 0.110 G 0.40 0.55 0.18 0.22 I 1.17 1.42 0.48 0.58 L 0.22 0.31 0.010 0.012 M 1.52 2.49 0.060 0.098 N 16.17 18.32 0.637 0.721 N1 4d 15d P 15.40 15.80 0.606 0.616 Q 5.71 0.225 Diam. 6.86 7.36 0.275 0.285 e3 C I G F M E D b A B P L N N1 28 1 Diam. |