Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

36360 Fiches technique(PDF) 5 Page - Lapp.

No de pièce 36360
Description  EPIC® Circular Connectors
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  LAPP [Lapp.]
Site Internet  https://e.lapp.com/us/
Logo LAPP - Lapp.

36360 Fiches technique(HTML) 5 Page - Lapp.

  36360 Datasheet HTML 1Page - Lapp. 36360 Datasheet HTML 2Page - Lapp. 36360 Datasheet HTML 3Page - Lapp. 36360 Datasheet HTML 4Page - Lapp. 36360 Datasheet HTML 5Page - Lapp. 36360 Datasheet HTML 6Page - Lapp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
411
800-774-3539 • www.lappusa.com • www.lappcanada.com • www.lappmexico.com
EPIC® Circular Connectors
CIRCON LS1 Series
TOOLS & ACCESSORIES
Crimp Tool
0.14 - 6.0 mm2
Locator
Removal Tool
Style A1, G5
Metal Screw Cap
Plastic Protection Cap
Yellow Marking
Rings
Red Marking
Rings
Blue Marking
Rings
Green Marking
Rings
Transparent
Marking Rings
Part
Number
11148000
Part
Number
11148300
Part
Number
75013410
Part
Number
75013110
Part
Number
75013310
Part
Number
75013010
Part
Number
75013210
Part #
75017400
75017500
Description
1 mm Contacts
2 mm Contacts
Style
1
2
Part #
75018210
75018310
For Housing
Style A1, A3, A6, F7
Style D6, F6, F7, G5
Part #
75007710
75007810
Description
Style D6
Style A1, A6, F6, F7, G5
1
2



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com