Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

36360 Fiches technique (PDF) - Lapp.

36360 Datasheet PDF - Lapp.
No de pièce 36360
Télécharger  36360 Télécharger
Taille du fichier   2633.21 Kbytes
Page   6 Pages
Fabricant  LAPP [Lapp.]
Site Internet  https://e.lapp.com/us/
Logo LAPP - Lapp.
Description EPIC® Circular Connectors

36360 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
36360 Datasheet PDF - Lapp.

No de pièce 36360
Télécharger  36360 Click to download

Taille du fichier   2633.21 Kbytes
Page   6 Pages
Fabricant  LAPP [Lapp.]
Site Internet  https://e.lapp.com/us/
Logo LAPP - Lapp.
Description EPIC® Circular Connectors

36360 Fiches technique (HTML) - Lapp.


36360 Détails du produit

Key features include:
• Rugged nickel-plated, die-cast zinc body
• Positive vibration protection for use with motor drives and moving assemblies
• Integral EMC cable gland provides strain-relief, IP67/68 protection, and 360°
shielding
• Identification marking field and optional color marking clips can be used to
provide positive identification and visual differentiation in multiple connector
installations.




Numéro de pièce similaire - 36360

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
List of Unclassifed Man...
36360 ETC2-36360 Datasheet
226Kb / 1P
Wiha TORX T-handleWiha T-handle Wiha TORX Short Arm L-keys
logo
Lumberg
363602 LUMBERG-363602 Datasheet
172Kb / 2P
RAST-5-Steckverbinder, Raster 5,0 mm
363602 LUMBERG-363602 Datasheet
548Kb / 4P
RAST 5 connectors, pitch 5.0 mm
363603 LUMBERG-363603 Datasheet
172Kb / 2P
RAST-5-Steckverbinder, Raster 5,0 mm
363603 LUMBERG-363603 Datasheet
548Kb / 4P
RAST 5 connectors, pitch 5.0 mm
More results


Description similaire - 36360

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Lapp.
10019000 LAPP-10019000 Datasheet
176Kb / 2P
EPIC® CODING PIN
29.08.2022
44423017 LAPP-44423017 Datasheet
74Kb / 1P
EPIC® FIXING SCREWS
17.09.2018
44423140 LAPP-44423140 Datasheet
216Kb / 2P
EPIC® POWER M12
31.08.2023
44423144 LAPP-44423144 Datasheet
205Kb / 2P
EPIC® POWER M12
31.08.2023
44423232 LAPP-44423232 Datasheet
86Kb / 1P
EPIC® MH 0
17.09.2018
44429300 LAPP-44429300 Datasheet
137Kb / 2P
EPIC® LS1.5 F6
17.09.2018
44429306 LAPP-44429306 Datasheet
160Kb / 2P
EPIC® LS1.5 A3
17.09.2018
44429310 LAPP-44429310 Datasheet
139Kb / 2P
EPIC® LS1.5 D6
17.09.2018
44429316 LAPP-44429316 Datasheet
136Kb / 2P
EPIC® LS1.5 A6
17.09.2018
22260127 LAPP-22260127 Datasheet
425Kb / 4P
EPIC® SENSOR M12
13.01.2016
More results



Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com