Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

B32521 Fiches technique(PDF) 24 Page - EPCOS

No de pièce B32521
Description  Metallized Polyester Film Capacitors (MKT)
PDF  44 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  EPCOS [EPCOS]
Site Internet  http://www.epcos.com
Logo EPCOS - EPCOS

B32521 Fiches technique(HTML) 24 Page - EPCOS

Back Button B32521 Datasheet HTML 20Page - EPCOS B32521 Datasheet HTML 21Page - EPCOS B32521 Datasheet HTML 22Page - EPCOS B32521 Datasheet HTML 23Page - EPCOS B32521 Datasheet HTML 24Page - EPCOS B32521 Datasheet HTML 25Page - EPCOS B32521 Datasheet HTML 26Page - EPCOS B32521 Datasheet HTML 27Page - EPCOS B32521 Datasheet HTML 28Page - EPCOS Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 24 / 44 page
background image
Permissible AC voltage VRMS versus frequency f (for sinusoidal waveforms, TA
≤55 °C)
For TA >55
°C, please refer to "General technical information", section 3.2.3.
Lead spacing 7.5 mm
63 V DC/40 V AC
100 V DC/63 V AC
250 V DC/160 V AC
400 V DC/200 V AC
B32520
General purpose (stacked)
Page 24 of 44
Please read Cautions and warnings and
Important notes at the end of this document.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com