| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
L9679E Fiches technique(PDF) 22 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L9679E Fiches technique(HTML) 22 Page - STMicroelectronics |
|
22 / 127 page ![]() RID / WID Hex R/W Name Description Operating state(1) 0 1 1 1 1 0 1 1 0x7B 0 1 1 1 1 1 0 0 0x7C 0 1 1 1 1 1 0 1 0x7D 0 1 1 1 1 1 1 0 0x7E 0 1 1 1 1 1 1 1 0x7F 1 0 0 0 0 0 0 0 0x80 1 0 0 0 0 0 0 1 0x81 1 0 0 0 0 0 1 0 0x82 1 0 0 0 0 0 1 1 0x83 1 0 0 0 0 1 0 0 0x84 1 0 0 0 0 1 0 1 0x85 1 0 0 0 0 1 1 0 0x86 1 0 0 0 0 1 1 1 0x87 1 0 0 0 1 0 0 0 0x88 1 0 0 0 1 0 0 1 0x89 1 0 0 0 1 0 1 0 0x8A 1 0 0 0 1 0 1 1 0x8B 1 0 0 0 1 1 0 0 0x8C 1 0 0 0 1 1 0 1 0x8D 1 0 0 0 1 1 1 0 0x8E 1 0 0 0 1 1 1 1 0x8F 1 0 0 1 0 0 0 0 0x90 1 0 0 1 0 0 0 1 0x91 1 0 0 1 0 0 1 0 0x92 1 0 0 1 0 0 1 1 0x93 1 0 0 1 0 1 0 0 0x94 1 0 0 1 0 1 0 1 0x95 1 0 0 1 0 1 1 0 0x96 1 0 0 1 0 1 1 1 0x97 1 0 0 1 1 0 0 0 0x98 1 0 0 1 1 0 0 1 0x99 1 0 0 1 1 0 1 0 0x9A 1 0 0 1 1 0 1 1 0x9B 1 0 0 1 1 1 0 0 0x9C 1 0 0 1 1 1 0 1 0x9D 1 0 0 1 1 1 1 0 0x9E 1 0 0 1 1 1 1 1 0x9F 1 0 1 0 0 0 0 0 0xA0 1 0 1 0 0 0 0 1 0xA1 L9679E SPI interface DS12485 - Rev 8 page 22/127 |