Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

UPSD3422EB40U6T Fiches technique(PDF) 5 Page - STMicroelectronics

No de pièce UPSD3422EB40U6T
Description  Turbo Plus Series Fast Turbo 8032 MCU with USB and Programmable Logic
PDF  293 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Site Internet  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

UPSD3422EB40U6T Fiches technique(HTML) 5 Page - STMicroelectronics

  UPSD3422EB40U6T Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics UPSD3422EB40U6T Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics UPSD3422EB40U6T Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics UPSD3422EB40U6T Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics UPSD3422EB40U6T Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics UPSD3422EB40U6T Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics UPSD3422EB40U6T Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics UPSD3422EB40U6T Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics UPSD3422EB40U6T Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 293 page
background image
uPSD34xx
Contents
5/293
18.3
Connecting external devices to the MCU bus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
18.4
Programmable bus timing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
18.5
Controlling the PFQ and BC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
19
Supervisory functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
19.1
External reset input pin, RESET_IN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
19.2
Low VCC voltage detect, LVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
19.3
Power-up reset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
19.4
JTAG debug reset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
19.5
Watchdog timer, WDT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
20
Standard 8032 timer/counters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
20.1
Standard timer SFRs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
20.2
Clock sources . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
20.3
SFR, TCON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
20.4
SFR, TMOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
20.5
Timer 0 and Timer 1 operating modes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
20.6
Timer 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
21
Serial UART interfaces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
21.1
UART operation modes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
21.2
Serial port control registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
21.3
UART baud rates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
21.4
More about UART mode 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
21.5
More about UART mode 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
21.6
More About UART Modes 2 and 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
22
IrDA interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
22.1
Baud rate selection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
22.2
Pulse width selection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
23
I2C interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
23.1
I2C interface main features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
23.2
Communication flow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
23.3
Operating modes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More