Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

UPSD3422EB40U6T Fiches technique(PDF) 3 Page - STMicroelectronics

No de pièce UPSD3422EB40U6T
Description  Turbo Plus Series Fast Turbo 8032 MCU with USB and Programmable Logic
PDF  293 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Site Internet  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

UPSD3422EB40U6T Fiches technique(HTML) 3 Page - STMicroelectronics

  UPSD3422EB40U6T Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics UPSD3422EB40U6T Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics UPSD3422EB40U6T Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics UPSD3422EB40U6T Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics UPSD3422EB40U6T Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics UPSD3422EB40U6T Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics UPSD3422EB40U6T Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics UPSD3422EB40U6T Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics UPSD3422EB40U6T Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 293 page
background image
uPSD34xx
Contents
3/293
Contents
1
Summary description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2
Pin descriptions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
3
Hardware description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
4
Memory organization . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
4.1
Internal memory (MCU module, standard 8032 memory: DATA, IDATA, SFR)
20
4.2
External memory (PSD module: program memory, data memory) . . . . . 20
5
8032 MCU core performance enhancements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
5.1
Pre-fetch queue (PFQ) and branch cache (BC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
5.2
PFQ example, multi-cycle instructions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
5.3
Aggregate performance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
6
MCU module description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
7
8032 MCU registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
7.1
Stack pointer (SP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
7.2
Data pointer (DPTR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
7.3
Program counter (PC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
7.4
Accumulator (ACC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
7.5
B register (B) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
7.6
General purpose registers (R0 - R7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
7.7
Program status word (PSW) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
8
Special function registers (SFR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
9
8032 addressing modes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
9.1
Register Addressing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
9.2
Direct Addressing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
9.3
Register Indirect Addressing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
9.4
Immediate Addressing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More