| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
STSW-SILKT01 Fiches technique(PDF) 3 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STSW-SILKT01 Fiches technique(HTML) 3 Page - STMicroelectronics |
|
3 / 31 page ![]() 2 Schematic diagrams Figure 1. STEVAL-SILKTA01 circuit schematic (1 of 21) Fail safe module digital I/O domain Fail safe module MCU domain Fail safe module digital I/O domain Fail safe module MCU domain Module 1 3v3_Module0 GND_Module0 OVT_DIAG_LS_Module0 DI_CH2_Module0 OL_DIAG_LS_Module0 DI_CH1_Module0 OVL_DIAG_HS_Module0 LS_OUT_FB_Module0 OVT_DIAG_HS_Module0 HS_OUT_FB_Module0 3v3_MCU_Module0 GND_MCU_Module0 SPI_MISO_Module0 RM_OUT_HS_Module0 SPI_MOSI_Module0 RM_OUT_LS_Module0 SPI_CLK_Module0 BOARD_ID1_Module0 SPI_CS_Module0 BOARD_ID0_Module0 BOARD_PRESENCE_Module0 3v3_Module1 GND_Module1 OVT_DIAG_LS_Module1 DI_CH2_Module1 OL_DIAG_LS_Module1 DI_CH1_Module1 OVL_DIAG_HS_Module1 LS_OUT_FB_Module1 OVT_DIAG_HS_Module1 HS_OUT_FB_Module1 3v3_MCU_Module1 GND_MCU_Module1 SPI_MISO_Module1 RM_DRV_HS_Module1 SPI_MOSI_Module1 RM_DRV_LS_Module1 SPI_CLK_Module1 BOARD_ID1_Module1 SPI_CS_Module1 BOARD_ID0_Module1 BOARD_PRESENCE_Module1 HS_Supply_Module0 HS_SupplyON_Module1 J2 con14-2x7-strip-female 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 J4 con14-2x7-strip-female 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 J3 con12-2x6-strip-female 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 J5 con12-2x6-strip-female 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Module 0 Figure 2. STEVAL-SILKTA01 circuit schematic (2 of 21) VDD_IN VDD_ISO OUT1 IN1_ISO IN1 OUT1_ISO GND GND_ISO U46 STISO621WTR VDD1 1 RX1 2 GND1 4 TX1 3 GND2 5 RX2 6 TX2 7 VDD2 8 |