Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

1464483 Fiches technique(PDF) 13 Page - PHOENIX CONTACT

No de pièce 1464483
Description  PTCB E1 24DC/0.1A SI-R - Electronic circuit breaker
PDF  46 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Site Internet  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT

1464483 Fiches technique(HTML) 13 Page - PHOENIX CONTACT

Back Button 1464483 Datasheet HTML 9Page - PHOENIX CONTACT 1464483 Datasheet HTML 10Page - PHOENIX CONTACT 1464483 Datasheet HTML 11Page - PHOENIX CONTACT 1464483 Datasheet HTML 12Page - PHOENIX CONTACT 1464483 Datasheet HTML 13Page - PHOENIX CONTACT 1464483 Datasheet HTML 14Page - PHOENIX CONTACT 1464483 Datasheet HTML 15Page - PHOENIX CONTACT 1464483 Datasheet HTML 16Page - PHOENIX CONTACT 1464483 Datasheet HTML 17Page - PHOENIX CONTACT Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 46 page
background image
FBS 4-6 - Plug-in bridge
3030255
https://www.phoenixcontact.com/us/products/3030255
Plug-in bridge, pitch: 6.2 mm, number of positions: 4, color: red
Max. current carrying capacity: 32 A
FBS 5-6 - Plug-in bridge
3030349
https://www.phoenixcontact.com/us/products/3030349
Plug-in bridge, pitch: 6.2 mm, number of positions: 5, color: red
Max. current carrying capacity: 32 A
PTCB E1 24DC/0.1A SI-R - Electronic circuit breaker
1464483
https://www.phoenixcontact.com/us/products/1464483
Jan 16, 2024, 6:59 AM
Page 13 (46)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com