| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
HC705C9AGRS/D Fiches technique(PDF) 9 Page - NXP Semiconductors |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HC705C9AGRS/D Fiches technique(HTML) 9 Page - NXP Semiconductors |
|
9 / 157 page ![]() General Release Specification MC68HC705C9A — Rev. 2.0 Table of Contents 11.3.6 Indexed, 8-Bit Offset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114 11.3.7 Indexed,16-Bit Offset. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114 11.3.8 Relative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115 11.4 Instruction Types . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115 11.4.1 Register/Memory Instructions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116 11.4.2 Read-Modify-Write Instructions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117 11.4.3 Jump/Branch Instructions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118 11.4.4 Bit Manipulation Instructions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120 11.4.5 Control Instructions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121 11.5 Instruction Set Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122 Section 12. Electrical Specifications 12.1 Contents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129 12.2 Maximum Ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130 12.3 Operating Temperature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131 12.4 Thermal Characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131 12.5 Power Considerations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132 12.6 DC Electrical Characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134 12.7 Control Timing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137 12.8 Serial Peripheral Interface Timing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141 Section 13. Mechanical Specifications 13.1 Contents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145 13.2 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145 13.3 40-Pin Plastic Dual In-Line (DIP) Package (Case 711-03) . . .146 13.4 42-Pin Plastic Shrink Dual In-Line (SDIP) Package (Case 858-01). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .146 13.5 44-Lead Plastic Leaded Chip Carrier (PLCC) (Case 777-02). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .147 13.6 44-Lead Quad Flat Pack (QFP) (Case 824A-01) . . . . . . . . . .148 Section 14. Ordering Information 14.1 Contents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .149 14.2 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .149 14.3 MC Order Numbers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .149 Freescale Semiconductor, Inc. For More Information On This Product, Go to: www.freescale.com |