| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
L9788 Fiches technique(PDF) 187 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L9788 Fiches technique(HTML) 187 Page - STMicroelectronics |
|
187 / 264 page ![]() 18.5 Downstream frame Bit Map MSC Interface DOWN STREAM FRAME Bit Map Table 91. MSC Interface DOWN STREAM FRAME Bit Map ADDRESS DATA C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 RD_COMMAND1 1 01 01 01 0 1 0 1 0 1 0 1 RD_COMMAND2 1 01 01 01 1 0 1 0 1 0 1 0 RD_COMMAND3 0 10 10 10 0 1 0 1 0 1 0 1 RD_COMMAND4 0 10 10 10 1 0 1 0 1 0 1 0 RD_COMMAND5 1 01 01 01 1 0 0 1 1 0 0 1 RD_COMMAND6 1 01 01 01 0 1 1 0 0 1 1 0 RD_COMMAND7 0 10 10 10 1 0 0 1 1 0 0 1 RD_COMMAND8 0 10 10 10 0 1 1 0 0 1 1 0 RD_COMMAND9 1 01 01 01 1 1 1 0 1 1 1 0 RD_COMMAND10 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 RD_COMMAND11 0 10 10 10 1 1 1 0 1 1 1 0 RD_COMMAND12 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 RD_COMMAND13 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 RD_COMMAND14 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 RD_COMMAND15 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 RD_COMMAND16 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 CONFIG-REG 1 00 11 11 1 PHOLD_ EN PHOLD_TIME[0:1] LED1_PD _EN LED2_PD _EN BOOST_ EN WAKE_UP_TIMER_S TART_STOP[0:1] CONFIG-REG 2 01 11 10 1 MSC_AC T_EN F_DO_SEL[0:1] VRS_MO DE_SEL IGN_CUR RENT_CF G IGN_DIA G IPUPD_E N IPUPD_M ODE |