| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
L9788 Fiches technique(PDF) 2 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L9788 Fiches technique(HTML) 2 Page - STMicroelectronics |
|
2 / 264 page ![]() Contents L9788 2/264 DS12308 Rev 4 Contents 1 Block diagram and pin description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 1.1 Block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 1.2 Pin description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 2 Absolute maximum ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 2.1 Latch-up trials . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 2.2 ESD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 2.3 Temperature ranges and thermal data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 2.4 Functional range . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 3 Operation behavior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 3.1 Power up/down . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 3.1.1 Power up/down state diagram chart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 3.1.2 Power up sources and actions summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 3.1.3 Power up from KEY_IN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 3.1.4 Power down from KEY_IN when PHOLD = 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 3.1.5 Power up from WK_IN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 3.1.6 Power down from WK_IN when PHOLD=0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 3.1.7 Power up from WAKE_UP_TIMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 3.1.8 Power on with PHOLD_EN (EOT function 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 3.1.9 Power down from WAKE_UP_TIMER when PHOLD_EN=0 . . . . . . . . . 37 3.1.10 Power down from PHOLD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 3.1.11 Power up from CAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 3.1.12 Power down from WAKE_UP_CAN when PHOLD_EN=0 . . . . . . . . . . . 37 3.1.13 Finish wake function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 3.2 Secure Engine Off (SEO) function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 3.3 Reset strategies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3.4 Smart reset circuit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 3.4.1 Smart reset RSTN pin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 3.4.2 Smart Reset RSTC pin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 3.4.3 After run reset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 3.5 Thermal shutdown . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 |