Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

3045839 Fiches technique(PDF) 5 Page - PHOENIX CONTACT

No de pièce 3045839
Description  Plug - UPBV 4/ 4
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Site Internet  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT

3045839 Fiches technique(HTML) 5 Page - PHOENIX CONTACT

  3045839 Datasheet HTML 1Page - PHOENIX CONTACT 3045839 Datasheet HTML 2Page - PHOENIX CONTACT 3045839 Datasheet HTML 3Page - PHOENIX CONTACT 3045839 Datasheet HTML 4Page - PHOENIX CONTACT 3045839 Datasheet HTML 5Page - PHOENIX CONTACT 3045839 Datasheet HTML 6Page - PHOENIX CONTACT 3045839 Datasheet HTML 7Page - PHOENIX CONTACT 3045839 Datasheet HTML 8Page - PHOENIX CONTACT 3045839 Datasheet HTML 9Page - PHOENIX CONTACT Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 13 page
background image
https://www.phoenixcontact.com/pi/products/3045839
02/04/2022   Page 5 / 13
Plug - UPBV 4/ 4 - 3045839
Approvals
CSA 
 http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/
 13631
 
B
C
Nominal voltage UN
600 V
600 V
Nominal current IN
30 A
30 A
mm²/AWG/kcmil
26-10
26-10
EAC 
 
 RU C-
DE.BL08.B.00511
cULus Recognized 
 http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm  E60425
 
B
C
Nominal voltage UN
600 V
600 V
Nominal current IN
30 A
30 A
mm²/AWG/kcmil
26-10
26-10
Accessories
Accessories
End cover
Flange cover - DF-UPBV 2,5/ 4 - 3060432
Flange cover, can be snapped onto the UPBV 2,5/... and UPBV 4/... plugs, length: 45.7 mm, width: 4.5 mm, height:
32 mm, color: gray
 
 
Insulating sleeve
Insulating sleeve - MPS-IH WH - 0201663
Insulating sleeve, color: white
 
 



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com