Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

STM32469VG Fiches technique(PDF) 3 Page - STMicroelectronics

No de pièce STM32469VG
Description  Arm® Cortex®-M4 32b MCUFPU, 225DMIPS, up to 2MB Flash/3844KB RAM, USB OTG HS/FS, Ethernet, FMC, dual Quad-SPI, Graphical accelerator, Camera IF, LCD-TFT & MIPI DSI
PDF  220 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Site Internet  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32469VG Fiches technique(HTML) 3 Page - STMicroelectronics

  STM32469VG Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STM32469VG Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STM32469VG Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STM32469VG Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STM32469VG Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STM32469VG Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STM32469VG Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STM32469VG Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STM32469VG Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 220 page
background image
DS11189 Rev 7
3/220
STM32F469xx
Contents
5
2.20.3
Regulator ON/OFF and internal reset ON/OFF availability . . . . . . . . . . 35
2.21
Real-time clock (RTC), backup SRAM and backup registers . . . . . . . . . . 35
2.22
Low-power modes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
2.23
VBAT operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
2.24
Timers and watchdogs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
2.24.1
Advanced-control timers (TIM1, TIM8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
2.24.2
General-purpose timers (TIMx) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
2.24.3
Basic timers TIM6 and TIM7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
2.24.4
Independent watchdog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
2.24.5
Window watchdog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
2.24.6
SysTick timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
2.25
Inter-integrated circuit interface (I2C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
2.26
Universal synchronous/asynchronous receiver transmitters (USART) . . 40
2.27
Serial peripheral interface (SPI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
2.28
Inter-integrated sound (I2S) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
2.29
Serial Audio interface (SAI1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
2.30
Audio PLL (PLLI2S) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
2.31
Audio and LCD PLL(PLLSAI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
2.32
Secure digital input/output interface (SDIO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
2.33
Ethernet MAC interface with dedicated DMA and IEEE 1588 support . . . 43
2.34
Controller area network (bxCAN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
2.35
Universal serial bus on-the-go full-speed (OTG_FS) . . . . . . . . . . . . . . . . 44
2.36
Universal serial bus on-the-go high-speed (OTG_HS) . . . . . . . . . . . . . . . 44
2.37
Digital camera interface (DCMI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
2.38
Random number generator (RNG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
2.39
General-purpose input/outputs (GPIOs) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
2.40
Analog-to-digital converters (ADCs) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
2.41
Temperature sensor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
2.42
Digital-to-analog converter (DAC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
2.43
Serial wire JTAG debug port (SWJ-DP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
2.44
Embedded Trace Macrocell™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
3
Pinouts and pin description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More