Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

APX9359A Fiches technique(PDF) 5 Page - Anpec Electronics Coropration

No de pièce APX9359A
Description  Three-Phase Sine-wave Sensor-Less Fan Motor Driver
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  ANPEC [Anpec Electronics Coropration]
Site Internet  http://www.anpec.com.tw
Logo ANPEC - Anpec Electronics Coropration

APX9359A Fiches technique(HTML) 5 Page - Anpec Electronics Coropration

  APX9359A Datasheet HTML 1Page - Anpec Electronics Coropration APX9359A Datasheet HTML 2Page - Anpec Electronics Coropration APX9359A Datasheet HTML 3Page - Anpec Electronics Coropration APX9359A Datasheet HTML 4Page - Anpec Electronics Coropration APX9359A Datasheet HTML 5Page - Anpec Electronics Coropration APX9359A Datasheet HTML 6Page - Anpec Electronics Coropration APX9359A Datasheet HTML 7Page - Anpec Electronics Coropration APX9359A Datasheet HTML 8Page - Anpec Electronics Coropration APX9359A Datasheet HTML 9Page - Anpec Electronics Coropration Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 15 page
background image
Copyright
© ANPEC Electronics Corp.
Rev. A.2 - Jan., 2018
www.anpec.com.tw
5
APX9359A
Block Diagram
PHASE
SEL
SENSORLESS
LOGIC
CLOCK
CONTROLLER
&
PRE-DRIVER
LOCK PROTECT
LOGIC
TSD
START UP
TIME SETING
VCC
SC
PWM/VSP
GND
COM
UO
VO
WO
SO
ZC
VCC
VCC
VCC
SEL
VDD
10μA
10K
Ω
10K
Ω



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com