Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

LCWW51M Fiches technique(PDF) 5 Page - OSRAM GmbH

No de pièce LCWW51M
Description  white SMD package, colorless clear silicone resin with optic, chip level conversion
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  OSRAM [OSRAM GmbH]
Site Internet  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LCWW51M Fiches technique(HTML) 5 Page - OSRAM GmbH

  LCWW51M Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LCWW51M Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LCWW51M Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LCWW51M Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LCWW51M Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LCWW51M Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LCWW51M Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LCWW51M Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LCWW51M Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 21 page
background image
LCW W51M
2010-03-01
5
Farbortgruppen
3) Seite 21
Chromaticity Coordinate Groups
3) page 21
OHA03621
520
530
540
550
560
570
580
590
600
610
620
630
0
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
510
500
490
450
Cx
Cy
Cy
Cx
E
0.26
480
460
470
0.28
0.30
0.32
0.34
0.36
0.38
0.40
0.42
0.44
0.46
0.48
0.50
0.52
0.54
0.24
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
U V
T
S
W X
4
5
7
6
8
4
5
6
7
8
9
4500 K
4000 K
3500 K
3000 K
2700 K



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com