Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

LCWW51M Fiches technique(PDF) 9 Page - OSRAM GmbH

No de pièce LCWW51M
Description  white SMD package, colorless clear silicone resin with optic, chip level conversion
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  OSRAM [OSRAM GmbH]
Site Internet  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LCWW51M Fiches technique(HTML) 9 Page - OSRAM GmbH

Back Button LCWW51M Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LCWW51M Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LCWW51M Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LCWW51M Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LCWW51M Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LCWW51M Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH LCWW51M Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH LCWW51M Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH LCWW51M Datasheet HTML 13Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 21 page
background image
LCW W51M
2010-03-01
9
Farbtemperatur 4000 K
Color temperature 4000 K
Gruppe
Group
Cx
Cy
Gruppe
Group
Cx
Cy
Gruppe
Group
Cx
Cy
4L
0.365
0.348
4M
0.372
0.352
4N
0.379
0.356
0.367
0.358
0.375
0.362
0.382
0.367
0.375
0.362
0.382
0.367
0.390
0.372
0.372
0.352
0.379
0.356
0.386
0.361
5L
0.367
0.358
5M
0.375
0.362
5N
0.382
0.367
0.369
0.368
0.377
0.373
0.385
0.376
0.377
0.373
0.385
0.378
0.393
0.383
0.375
0.362
0.382
0.367
0.390
0.372
6L
0.369
0.368
6M
0.377
0.373
6N
0.385
0.378
0.371
0.378
0.380
0.383
0.388
0.388
0.380
0.383
0.388
0.388
0.397
0.393
0.377
0.373
0.385
0.376
0.393
0.383
7L
0.371
0.378
7M
0.380
0.383
7N
0.388
0.388
0.374
0.387
0.383
0.393
0.392
0.399
0.383
0.393
0.392
0.399
0.401
0.404
0.380
0.383
0.388
0.388
0.397
0.393
8L
0.374
0.387
8M
0.383
0.393
8N
0.392
0.399
0.376
0.397
0.385
0.403
0.395
0.409
0.385
0.403
0.395
0.409
0.404
0.415
0.383
0.393
0.392
0.399
0.401
0.404
Farbtemperatur 4500 K
Color temperature 4500 K
Gruppe
Group
Cx
Cy
Gruppe
Group
Cx
Cy
Gruppe
Group
Cx
Cy
4J
0.350
0.337
8J
0.355
0.374
6K
0.361
0.362
0.351
0.347
0.356
0.383
0.363
0.371
0.359
0.352
0.366
0.390
0.371
0.378
0.357
0.343
0.364
0.381
0.369
0.368
5J
0.351
0.347
4K
0.357
0.343
7K
0.363
0.371
0.352
0.356
0.359
0.352
0.364
0.381
0.361
0.362
0.367
0.358
0.374
0.387
0.359
0.352
0.365
0.348
0.371
0.378
6J
0.352
0.356
5K
0.359
0.352
8K
0.364
0.381
0.354
0.365
0.361
0.362
0.366
0.390
0.363
0.371
0.369
0.368
0.376
0.397
0.361
0.362
0.367
0.358
0.374
0.387
7J
0.354
0.365
0.355
0.374
0.364
0.381
0.363
0.371



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com