Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

LCWW51M Fiches technique(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

No de pièce LCWW51M
Description  white SMD package, colorless clear silicone resin with optic, chip level conversion
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  OSRAM [OSRAM GmbH]
Site Internet  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LCWW51M Fiches technique(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  LCWW51M Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LCWW51M Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LCWW51M Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LCWW51M Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LCWW51M Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LCWW51M Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LCWW51M Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LCWW51M Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LCWW51M Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 21 page
background image
LCW W51M
Golden DRAGON with Lens
Enhanced Optical Power LED (ThinGaN)
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
Vorläufige Daten für OS-PCN-2009-033-A/
Preliminary Data for OS-PCN-2009-033-A
2010-03-01
1
Besondere Merkmale
• Gehäusetyp: weißes SMD Gehäuse, klarer
Silikon - Verguss mit Optik, Chip level
conversion
• Besonderheit des Bauteils: Lichtquelle mit
hoher Lichtausbeute bei geringem Platzbedarf.
• Farbort: x = 0,42, y = 0,40 nach
CIE 1931 (weiß)
• Farbtemperatur: 2500 K bis 4800 K
• Farbwiedergabeindex: 80
• Abstrahlwinkel: 20°, enger Abstrahlwinkel
• Technologie: ThinGaN
• optischer Wirkungsgrad: 50 lm/W bei 3500 K
• Gruppierungsparameter: Lichtstrom, Farbort
• Verarbeitungsmethode: für alle
SMT-Bestücktechniken geeignet
• Lötmethode: Selektivlöten
• Vorbehandlung: nach JEDEC Level 4
• Gurtung: 24-mm Gurt mit 100/Rolle, ø180 mm
• ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 8 kV nach
JESD22-A114-D
• Erweiterte Korrosionsfestigkeit:
Details siehe Seite 15
Anwendungen
• Tragbare Beleuchtung z.B. am Fahrrad
• Dekorative Beleuchtung
• Signal- und Symbolleuchten zur Orientierung
• Markierungsbeleuchtung (Stufen, Fluchtwege,
u.ä.)
• Fassadenbeleuchtung im Innen- und
Außenbereich
• Spotbeleuchtung / kontrastreiche Beleuchtung
• Vitrinenbeleuchtung
• Taschenlampen
• Effekbeleuchtung: Sternenhimmel
Features
• package: white SMD package, colorless clear
silicone resin with optic, chip level conversion
• feature of the device: lightsource with high
luminous efficiency and small dimensions
• color coordinates: x = 0.42, y = 0.40 acc. to
CIE 1931 (white)
• color temperature: 2500 K to 4800 K
• color reproduction index: 80
• viewing angle: 20°, narrow viewing angle
• technology: ThinGaN
• optical efficiency: 50 lm/W at 3500 K
• grouping parameter: luminous flux,
color coordinates
• assembly methods: suitable for all SMT
assembly methods
• soldering methods: selective soldering
• preconditioning: acc. to JEDEC Level 4
• taping: 24 mm tape with 100/reel, ø180 mm
• ESD-withstand voltage: up to 8 kV acc. to
JESD22-A114-D
• Superior Corrosion Robustness:
details see page 15
Applications
• portable light source (e.g. bicycle)
• decorative and entertainment lighting
• signal and symbol luminaire for orientation
• marker lights (e.g. steps, exit ways, etc.)
• indoor and outdoor commercial and residential
architectural lighting
• spot lighting / high contrast lighting
• glass carbinet lighting
• flashlight
• effect illumination: starry sky


Numéro de pièce similaire - LCWW51M

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
OSRAM GmbH
LCWW5AM OSRAM-LCWW5AM Datasheet
1Mb / 23P
white SMD package, colorless clear silicone resin, clear silicone lens, chip level conversion
LCWW5AP OSRAM-LCWW5AP Datasheet
748Kb / 22P
dark SMD package, colorless clear silicone resin, silicone lense; chip level conversion
LCWW5KM OSRAM-LCWW5KM Datasheet
1Mb / 21P
white SMD package, colorless clear silicone resin with ARGUS짰 optic; chip level conversion
LCWW5SG OSRAM-LCWW5SG Datasheet
595Kb / 17P
white SMD package, colored diffused silicone resin
LCWW5SM OSRAM-LCWW5SM Datasheet
839Kb / 26P
Furniture Lighting
More results

Description similaire - LCWW51M

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
OSRAM GmbH
LCWW5KM OSRAM-LCWW5KM Datasheet
1Mb / 21P
white SMD package, colorless clear silicone resin with ARGUS짰 optic; chip level conversion
LUWW5KM OSRAM-LUWW5KM Datasheet
315Kb / 17P
white SMD package, colorless clear silicone resin with ARGUS짰 optic; chip level conversion
LCW-W5SM OSRAM-LCW-W5SM Datasheet
839Kb / 26P
white SMD package, colorless clear silicone resin, chip level conversion
LUW-W5SM OSRAM-LUW-W5SM Datasheet
524Kb / 21P
white SMD package, colorless clear silicone resin; chip level conversion
LW-W5SM OSRAM-LW-W5SM Datasheet
592Kb / 18P
white SMD package, colorless clear silicone resin; chip level conversion
LW-W5SN OSRAM-LW-W5SN Datasheet
438Kb / 20P
white SMD package, colorless clear silicone resin; chip level conversion
LCW-W5KM OSRAM-LCW-W5KM Datasheet
1Mb / 21P
white SMD package, colorless clear silicone resin with ARGUS짰 optic; chip level conversion
LCW-W5SN OSRAM-LCW-W5SN Datasheet
293Kb / 19P
white SMD package, colorless clear silicone resin; chip level conversion
LCW-W51M OSRAM-LCW-W51M Datasheet
1Mb / 21P
white SMD package, colorless clear silicone resin with optic, chip level conversion
LUW-W5KM OSRAM-LUW-W5KM Datasheet
315Kb / 17P
white SMD package, colorless clear silicone resin with ARGUS짰 optic; chip level conversion
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com