Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

LCWW51M Fiches technique(PDF) 8 Page - OSRAM GmbH

No de pièce LCWW51M
Description  white SMD package, colorless clear silicone resin with optic, chip level conversion
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  OSRAM [OSRAM GmbH]
Site Internet  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LCWW51M Fiches technique(HTML) 8 Page - OSRAM GmbH

Back Button LCWW51M Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LCWW51M Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LCWW51M Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LCWW51M Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LCWW51M Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LCWW51M Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LCWW51M Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH LCWW51M Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH LCWW51M Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 21 page
background image
2010-03-01
8
LCW W51M
Farbtemperatur 3500 K
Color temperature 3500 K
Gruppe
Group
Cx
Cy
Gruppe
Group
Cx
Cy
Gruppe
Group
Cx
Cy
4O
0.386
0.361
4P
0.394
0.365
4Q
0.403
0.369
0.389
0.369
0.398
0.373
0.406
0.377
0.398
0.373
0.406
0.377
0.415
0.381
0.394
0.365
0.403
0.369
0.411
0.373
5O
0.389
0.369
5P
0.398
0.373
5Q
0.406
0.377
0.392
0.377
0.401
0.381
0.410
0.386
0.401
0.381
0.410
0.386
0.419
0.390
0.398
0.373
0.406
0.377
0.415
0.381
6O
0.392
0.377
6P
0.401
0.381
6Q
0.410
0.386
0.394
0.385
0.404
0.390
0.413
0.394
0.404
0.390
0.413
0.394
0.422
0.399
0.401
0.381
0.410
0.386
0.419
0.390
7O
0.394
0.385
7P
0.404
0.390
7Q
0.413
0.394
0.397
0.393
0.407
0.398
0.416
0.403
0.407
0.398
0.416
0.403
0.426
0.408
0.404
0.390
0.413
0.394
0.422
0.399
8O
0.397
0.393
8P
0.407
0.398
8Q
0.416
0.403
0.400
0.401
0.410
0.406
0.420
0.412
0.410
0.408
0.420
0.412
0.430
0.417
0.407
0.398
0416
0.403
0.426
0.408
9O
0.400
0.401
9P
0.410
0.406
9Q
0.420
0.412
0.402
0.410
0.413
0.415
0.423
0.420
0.413
0.415
0.423
0.420
0.434
0.425
0.410
0.406
0.420
0.412
0.430
0.417



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com