Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

LCWW51M Fiches technique(PDF) 7 Page - OSRAM GmbH

No de pièce LCWW51M
Description  white SMD package, colorless clear silicone resin with optic, chip level conversion
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  OSRAM [OSRAM GmbH]
Site Internet  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LCWW51M Fiches technique(HTML) 7 Page - OSRAM GmbH

Back Button LCWW51M Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LCWW51M Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LCWW51M Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LCWW51M Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LCWW51M Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LCWW51M Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LCWW51M Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LCWW51M Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH LCWW51M Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 21 page
background image
LCW W51M
2010-03-01
7
Farbtemperatur 3000 K
Color temperature 3000 K
Gruppe
Group
Cx
Cy
Gruppe
Group
Cx
Cy
Gruppe
Group
Cx
Cy
4R
0.411
0.373
4S
0.418
0.375
4T
0.425
0.378
0.415
0.381
0.422
0.384
0.430
0.387
0.422
0.384
0.430
0.387
0.437
0.389
0.418
0.375
0.425
0.378
0.433
0.380
5R
0.415
0.381
5S
0.422
0.384
5T
0.430
0.387
0.419
0.390
0.426
0.393
0.434
0.396
0.426
0.393
0.434
0.396
0.442
0.398
0.422
0.384
0.430
0.387
0.437
0.389
6R
0.419
0.390
6S
0.426
0.393
6T
0.434
0.396
0.422
0.399
0.430
0.402
0.439
0.405
0.430
0.402
0.439
0.405
0.447
0.408
0.426
0.293
0.434
0.396
0.442
0.398
7R
0.422
0.399
7S
0.430
0.402
7T
0.439
0.405
0.426
0.408
0.435
0.411
0.443
0.414
0.435
0.411
0.443
0.414
0.451
0.417
0.430
0.402
0.439
0.405
0.447
0.408
8R
0.426
0.408
8S
0.435
0.411
8T
0.443
0.414
0.430
0.417
0.439
0.420
0.447
0.423
0.439
0.420
0.447
0.423
0.456
0.426
0.435
0.411
0.443
0.414
0.451
0.417
9R
0.430
0.417
9S
0.439
0.420
9T
0.447
0.423
0.434
0.425
0.443
0.429
0.452
0.432
0.443
0.429
0.452
0.432
0.461
0.435
0.439
0.420
0.447
0.423
0.456
0.426



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com