| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
UM1817 Fiches technique(PDF) 40 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
UM1817 Fiches technique(HTML) 40 Page - STMicroelectronics |
|
40 / 58 page ![]() STM32091C-EVAL IO assignment UM1817 40/58 DocID026902 Rev 3 33 PC4 - 34 PC5 - 35 PB0 - 36 PB1 or NPOR - 37 PB2 or NPOR - 38 PE7 LED3 39 PE8 LED4 40 PE9 SPI1_MOSI_DIR 41 PE10 LCD_CS_OD 42 PE11 SDcard_detect 43 PE12 MicroSD_CS_OD 44 PE13 LCD/SD_SPI1_SCK 45 PE14 LCD/SD_SPI1_MISO 46 PE15 LCD/SD_SPI1_MOSI 47 PB10 HDMI_CEC_OD 48 PB11 TS_Shield_CAP_G6_IO1 49 VSS_2 VSS 50 VDD_2 VDD 51 PB12 TS_Shield_CAP_G6_IO2 52 PB13 HDMI_Sink_I2C2_SCL 53 PB14 HDMI_Sink_I2C2_SDA 54 PB15 - 55 PD8 8x_USART3_TX 56 PD9 8x_USART3_RX 57 PD10 HDMI_HPD_Source 58 PD11 HDMI_HPD_Sink_OD 59 PD12 TS_CH1_G8_IO1 60 PD13 TS_CH2_G8_IO2 61 PD14 TS_CAP_G8_IO3 62 PD15 - 63 PC6 IR_IN 64 PC7 - 65 PC8 8x_USART8_TX 66 PC9 8x_USART8_RX 67 PA8 - Table 31. I/O assignment (continued) Pin No. Pin name STM32091C-EVAL IO assignment |