Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

BSP612P Fiches technique(PDF) 7 Page - Infineon Technologies AG

No de pièce BSP612P
Description  Enhancement mode
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Site Internet  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

BSP612P Fiches technique(HTML) 7 Page - Infineon Technologies AG

  BSP612P Datasheet HTML 1Page - Infineon Technologies AG BSP612P Datasheet HTML 2Page - Infineon Technologies AG BSP612P Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG BSP612P Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG BSP612P Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG BSP612P Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG BSP612P Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG BSP612P Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG BSP612P Datasheet HTML 9Page - Infineon Technologies AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 9 page
background image
BSP612P
13 Avalanche characteristics
14 Typ. gate charge
I AS=f(t AV); R GS=25 W
V GS=f(Q gate); I D=-3 A pulsed
parameter: T j(start)
parameter: V DD
15 Drain-source breakdown voltage
16 Gate charge waveforms
V BR(DSS)=f(T j); I D=250 µA
50
55
60
65
70
-60
-20
20
60
100
140
T
j [°C]
12 V
30 V
48 V
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
8
16
24
Q
gate [nC]
25 °C
100 °C
125 °C
100
101
102
103
10-1
100
101
t
AV [µs]
V GS
Q gate
V gs(th)
Q g(th)
Q gs
Q gd
Q sw
Q g
Rev 2.0
page 7
2015-10-07



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com