Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

BSP612P Fiches technique(PDF) 5 Page - Infineon Technologies AG

No de pièce BSP612P
Description  Enhancement mode
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Site Internet  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

BSP612P Fiches technique(HTML) 5 Page - Infineon Technologies AG

  BSP612P Datasheet HTML 1Page - Infineon Technologies AG BSP612P Datasheet HTML 2Page - Infineon Technologies AG BSP612P Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG BSP612P Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG BSP612P Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG BSP612P Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG BSP612P Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG BSP612P Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG BSP612P Datasheet HTML 9Page - Infineon Technologies AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 9 page
background image
BSP612P
5 Typ. output characteristics
6 Typ. drain-source on resistance
I D=f(V DS); T j=25 °C
R DS(on)=f(I D); T j=25 °C
parameter: V GS
parameter: V GS
7 Typ. transfer characteristics
8 Typ. forward transconductance
I D=f(V GS); |V DS|>2|I D|R DS(on)max
g fs=f(I D); T j=25 °C
0
2
4
6
8
10
0
2
4
6
8
I
D [A]
3.5 V
4 V
4.5 V
5 V
6 V
10 V
0
5
10
15
20
0
1
2
3
4
5
6
V
DS [V]
25 °C
125 °C
0
1
2
3
4
0
1
2
3
4
V
GS [V]
6 V
5 V
10 V
3.5 V
4 V
4.5 V
0
50
100
150
200
250
0
1
2
3
4
5
6
I
D [A]
Rev 2.0
page 5
2015-10-07



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com