Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

BSP612P Fiches technique(PDF) 6 Page - Infineon Technologies AG

No de pièce BSP612P
Description  Enhancement mode
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Site Internet  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

BSP612P Fiches technique(HTML) 6 Page - Infineon Technologies AG

  BSP612P Datasheet HTML 1Page - Infineon Technologies AG BSP612P Datasheet HTML 2Page - Infineon Technologies AG BSP612P Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG BSP612P Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG BSP612P Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG BSP612P Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG BSP612P Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG BSP612P Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG BSP612P Datasheet HTML 9Page - Infineon Technologies AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 9 page
background image
BSP612P
9 Drain-source on-state resistance
10 Typ. gate threshold voltage
R DS(on)=f(T j); I D=-3 A; V GS=-10 V
V GS(th)=f(T j); V DS=VGS; I D=-1 mA
parameter: I D
11 Typ. capacitances
12 Forward characteristics of reverse diode
C =f(V DS); V GS=0 V; f =1 MHz; Tj=25°C
I F=f(V SD)
parameter: T j
typ
max
0
80
160
240
-60
-20
20
60
100
140
T
j [°C]
typ
max
2min
0
0.4
0.8
1.2
1.6
2
2.4
2.8
-60
-20
20
60
100
140
T
j [°C]
Ciss
Coss
Crss
101
102
103
104
0
20
40
60
V
DS [V]
25 °C
150 °C
25 °C, 98%
150 °C, 98%
10-3
10-2
10-1
100
101
0
0.4
0.8
1.2
1.6
2
V
SD [V]
Rev 2.0
page 6
2015-10-07



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com