| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
UM0970 Fiches technique(PDF) 22 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
UM0970 Fiches technique(HTML) 22 Page - STMicroelectronics |
|
22 / 30 page ![]() Extension connection UM0970 22/30 Doc ID 17693 Rev 2 Table 8. P3 pinout Pin number (P3) Pin number (STM8L) Pin name Main function Alternate function LCD (U5) 1 22 PD2 I/O Port D2 PD2/TIM1_CH1 / LCD_SEG8(2)/ ADC1_IN20/ COMP1_INP LCD_SEG8 2 23 PD3 I/O Port D3 PD3/ TIM1_TRIG/ LCD_SEG9(2)/ ADC1_IN1 9/ COMP1_INP LCD_SEG9 3 24 PB0 I/O Port B0 PB0/TIM2_CH1/ LCD_SEG10(2)/ ADC1_IN18/ COMP1_INP LCD_SEG10 4 25 PB1 I/O Port B1 PB1/TIM3_CH1/ LCD_SEG11(2)/ ADC1_IN17/ COMP1_INP LCD_SEG11 5 26 PB2 I/O Port B2 PB2/ TIM2_CH2/ LCD_SEG12(2)/ ADC1_IN16/ COMP1_INP LCD_SEG12 6 27 PB3 I/O Port B3 PB3/TIM2_TRIG/ LCD_SEG13(2)/ ADC1_IN15/ COMP1_INP LCD_SEG13 7 28 PB4 I/O Port B4 PB4/[SPI1_NSS](3)/ LCD_SEG14(2)/ ADC1_IN14/ COMP1_INP LCD_SEG14 8 29 PB5 I/O Port B5 PB5/[SPI1_SCK](3)/ LCD_SEG15(2)/ ADC1_IN13/ COMP1_INP LCD_SEG15 9 30 PB6 I/O Port B6 PB6/[SPI1_MOSI](3)/ LCD_SEG16(2)/ ADC1_IN12/ COMP1_INP LCD_SEG16 10 31 PB7 I/O Port B7 PB7/[SPI1_MISO](3)/ LCD_SEG17(2)/ ADC1_IN11/ COMP1_INP LCD_SEG17 |