| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
UM0970 Fiches technique(PDF) 21 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
UM0970 Fiches technique(HTML) 21 Page - STMicroelectronics |
|
21 / 30 page ![]() UM0970 Extension connection Doc ID 17693 Rev 2 21/30 10 42 PC3 I/O Port C3 PC3/[USART1_TX](3)/ LCD_SEG23(2)/ ADC1_IN5/ COMP1_INP/ COMP2_INM LCD_SEG23 11 41 PC2 I/O Port C2 PC2/[USART1_RX](3)/ LCD_SEG22/ ADC1_IN6/ COMP1_INP/ VREF_OUT LCD_SEG22 12 38 PC1 I/O Port C1 PC1(4)/I2C1_SCL 13 37 PC0 I/O Port C0 PC0(4)/I2C1_SDA 14 36 PD7 I/O Port D7 PD7/TIM1_CH1N / LCD_SEG21(2)/ ADC1_IN7/ RTC_ALARM/ VREF_OUT/ COMP1_INP LCD_SEG21 15 35 PD6 I/O Port D6 PD6/TIM1_BKIN / LCD_SEG20(2)/ ADC1_IN8/ RTC_CALIB/ VREF_OUT/ COMP1_INP LCD_SEG20 16 34 PD5 I/O Port D5 PD5/TIM1_CH3 / LCD_SEG19(2)/ ADC1_IN9/ COMP1_INP LCD_SEG19 17 33 PD4 I/O Port D4 PD4/TIM1_CH2 / LCD_SEG18(2)/ ADC1_IN10/ COMP1_INP LCD_SEG18 18 32 PF0 I/O Port F0 PF0/ADC1_IN24/ DAC_OUT 19 9/40 GND Ground Table 7. P2 pinout (continued) Pin number (P2) Pin number (STM8L) Pin name Main function Alternate function LCD (U5) |