| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
RM0312 Fiches technique(PDF) 8 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
RM0312 Fiches technique(HTML) 8 Page - STMicroelectronics |
|
8 / 275 page ![]() Contents RM0312 8/275 DocID022352 Rev 3 17.5.6 Output compare mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 17.5.7 PWM mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 17.5.8 Using the break function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 17.5.9 Clearing the OCiREF signal on an external event . . . . . . . . . . . . . . . . 139 17.5.10 Encoder interface mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 17.6 TIMx interrupts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 17.6.1 TIMx wait-for-event capability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 17.7 TIMx registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 17.7.1 Control register 1 (TIMx_CR1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 17.7.2 Control register 2 (TIMx_CR2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 17.7.3 Slave mode control register (TIMx_SMCR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 17.7.4 External trigger register (TIMx_ETR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 17.7.5 Interrupt enable register (TIMx_IER) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 17.7.6 Status register 1 (TIMx_SR1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 17.7.7 Status register 2 (TIMx_SR2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 17.7.8 Event generation register (TIMx_EGR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 17.7.9 Capture/compare mode register 1 (TIMx_CCMR1) . . . . . . . . . . . . . . . 151 17.7.10 Capture/compare mode register 2 (TIMx_CCMR2) . . . . . . . . . . . . . . . 153 17.7.11 Capture/compare enable register 1 (TIMx_CCER1) . . . . . . . . . . . . . . 154 17.7.12 Counter high (TIMx_CNTRH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 17.7.13 Counter low (TIMx_CNTRL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 17.7.14 Prescaler register (TIMx_PSCR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 17.7.15 Auto-reload register high (TIMx_ARRH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 17.7.16 Auto-reload register low (TIMx_ARRL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 17.7.17 Capture/compare register 1 high (TIMx_CCR1H) . . . . . . . . . . . . . . . . 157 17.7.18 Capture/compare register 1 low (TIMx_CCR1L) . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 17.7.19 Capture/compare register 2 high (TIMx_CCR2H) . . . . . . . . . . . . . . . . 158 17.7.20 Capture/compare register 2 low (TIMx_CCR2L) . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 17.7.21 Break register (TIMx_BKR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 17.7.22 Output idle state register (TIMx_OISR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 17.7.23 TIMx register map and reset values . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 18 8-bit basic timer (TIM4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 18.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 18.2 TIM4 main features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 18.3 TIM4 interrupts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 |