| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
AN2689 Fiches technique(PDF) 2 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AN2689 Fiches technique(HTML) 2 Page - STMicroelectronics |
|
2 / 42 page ![]() AN2689 2/42 Doc ID 14310 Rev 3 Contents 1 Electrical hazards in the automotive environment . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1.1 Source of hazards . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1.1.1 Conducted hazards . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1.1.2 Radiated hazards . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1.2 Propagation of electrical hazards . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1.2.1 Propagation on the data lines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1.2.2 Hazards on the supply rail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1.3 Standards for the protection of automotive electronics . . . . . . . . . . . . . . . 7 2 Parameters to consider in selecting protection devices . . . . . . . . . . . . 8 3 Data line protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 3.1 Protection topologies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 3.1.1 Clamping topology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 3.1.2 Rail-to-rail topology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 3.2 Data line protection example . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 3.3 Design calculation example . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 3.3.1 Determination of Rd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 3.3.2 Power dissipation determination . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 4 Supply rail protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 4.1 Protection topology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 4.1.1 Clamping topology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 4.2 Supply rail protection example 1: pulse 2 ISO 7637-2 . . . . . . . . . . . . . . . 21 4.3 Calculations for example 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 4.3.1 Determination of Rd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 4.3.2 Power dissipation determination . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 4.3.3 Junction temperature determination . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 4.4 Supply rail protection example 2: pulse 5a load dump ISO 7637-2 . . . . . 28 4.5 Calculations for example 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 4.5.1 Determination of Rd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 4.5.2 Power dissipation determination . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 |