| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
HT9580 Fiches technique(PDF) 2 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HT9580 Fiches technique(HTML) 2 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
2 / 63 page ![]() Block Diagram HT9580 2 April 28, 2000 Preliminary S yst e m C l o ck IR Q NM I RE S E T ML VP PB 0 ~ P B 7 PC 0 ~ PC 1 PA C PB C T M R 0 ( 8 bi t ) PC C T M R 1 ( 16 bi t ) TM R 1 A0 AB L A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 AB H A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 S t a ck P o i n t R egi s t er ( s ) AL U I nde x R egi s t er Y I nde x R egi s t er X A ccu m u l a t o r A PC L PC H I npu t D at a Lat c h (D L ) Da t a B u s B u ffe r P r oc es s o r S t at us R egi s t er P Cl o c k G ene r a t o r / O sci l l a t o r I n t e r r upt Logi c I n st r u ct i o n D e c oder I n t e r r upt Logi c Ti m i n g C ont r o l RDY SY N C PH I 1 ( O U T ) PH I 2 ( O U T ) SO R/ W BE D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 Logi c R egi s t er S ec t i on C ont r o l S e c t i o n OS C 1 P H I2 ( IN ) OS C 2 Lege nd =8 B i t L i n e =1 B i t L i n e RE S A ddr es s D e c oder RA 14 RA 15 RA 16 RA 17 LC D Dr i v e r In t e r f a c e LC D _ E LC D _ R W L C D_ CS 0 L C D_ CS 1 L CD_ CL L CD_ A 0 PA 0 ~ P A 5 T o ne G ene r a t o r BZ Di g i t a l F ilt e r BC H C o d e D e c oder R F P ow er C ont r o l l er U s er A ddr es s and C onf i gur at i o n Me m o r y D e c oder Da t a O u t put C ont r o l D a t a P has e R e co ve r y S t at us C ont r o l l er BS 1/ S S BS 2 / SC K BS 3 / M O SI D I/M IS O B A L / S RDY X1 X2 P O CS AG D e c o d e r M 6502 C o r e P r ogr am RO M SR AM C har ac t e r RO M WD T RT C PA PB PC D u ty C y c l e C o n t r o l DA 7 DA 6 DA 5 DA 4 DA 3 DA 2 DA 1 DA 0 8- bi t D/ A RS S I BA F DA _ O UT P r e - sca l e r X1 X1 S yst e m C l o ck SP I Ci r c u i t NM I IR Q SP I C o n t r o l P_ M O D E |