| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
AS5261 Fiches technique(PDF) 30 Page - ams AG |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AS5261 Fiches technique(HTML) 30 Page - ams AG |
|
30 / 33 page ![]() AS5261 Datasheet - Pack a ge Drawin gs and Ma r k ings www.ams.com Revision 1.1 29 - 32 Figure 15. Vertical Cross Section of MLF-16 Notes: 1. All dimensions in mm. 2. Die thickness 0.150mm nom. 3. Adhesive thickness 0.011mm. 4. Spacer thickness 0.203mm typ. |