Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

LR8555 Fiches technique(PDF) 9 Page - Leshan Radio Company

No de pièce LR8555
Description  Low noise 150mA LDO regulator Standby Mode : 0.1
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  LRC [Leshan Radio Company]
Site Internet  http://www.lrc.cn/
Logo LRC - Leshan Radio Company

LR8555 Fiches technique(HTML) 9 Page - Leshan Radio Company

  LR8555 Datasheet HTML 1Page - Leshan Radio Company LR8555 Datasheet HTML 2Page - Leshan Radio Company LR8555 Datasheet HTML 3Page - Leshan Radio Company LR8555 Datasheet HTML 4Page - Leshan Radio Company LR8555 Datasheet HTML 5Page - Leshan Radio Company LR8555 Datasheet HTML 6Page - Leshan Radio Company LR8555 Datasheet HTML 7Page - Leshan Radio Company LR8555 Datasheet HTML 8Page - Leshan Radio Company LR8555 Datasheet HTML 9Page - Leshan Radio Company  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 9 page
background image
SC70-5
MILLIMETERS
INCHES
DIM
MIN
MAX
MIN
MAX
A
1.80
2.20
0.071
0.087
B
1.15
1.35
0.045
0.053
C
0.80
1.10
0.031
0.043
D
0.10
0.30
0.004
0.012
G
0.65 BSC
0.026 BSC
H
0.10
0.004
J
0.10
0.25
0.004
0.010
K
0.10
0.30
0.004
0.012
N
0.20 REF
0.008 REF
S
2.00
2.20
0.079
0.087
NOTES:
1. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ANSI
Y14.5M,1982.
2. CONTROLLING DIMENSION: MILLIMETERS.
LESHAN RADIO COMPANY, LTD.
LESHAN RADIO COMPANY, LTD.
9/9



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com