Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

LR8555 Fiches technique(PDF) 7 Page - Leshan Radio Company

No de pièce LR8555
Description  Low noise 150mA LDO regulator Standby Mode : 0.1
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  LRC [Leshan Radio Company]
Site Internet  http://www.lrc.cn/
Logo LRC - Leshan Radio Company

LR8555 Fiches technique(HTML) 7 Page - Leshan Radio Company

  LR8555 Datasheet HTML 1Page - Leshan Radio Company LR8555 Datasheet HTML 2Page - Leshan Radio Company LR8555 Datasheet HTML 3Page - Leshan Radio Company LR8555 Datasheet HTML 4Page - Leshan Radio Company LR8555 Datasheet HTML 5Page - Leshan Radio Company LR8555 Datasheet HTML 6Page - Leshan Radio Company LR8555 Datasheet HTML 7Page - Leshan Radio Company LR8555 Datasheet HTML 8Page - Leshan Radio Company LR8555 Datasheet HTML 9Page - Leshan Radio Company  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 9 page
background image
5) Ripple rejection vl. Frequency
6) Line tranlient relponle
7) Load tranlient relponle
Vin
Vout
Iout = 50mA
Iout = 100mA
Vout
LESHAN RADIO COMPANY, LTD.
LESHAN RADIO COMPANY, LTD.
7/9



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com