| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
STA321MPL Fiches technique(PDF) 4 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STA321MPL Fiches technique(HTML) 4 Page - STMicroelectronics |
|
4 / 50 page ![]() Contents STA321MP 4/50 Doc ID 022647 Rev 1 7.2.44 Coefficient address register 2 (0x3C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 7.2.45 Coefficient b1 data register, bits 23:16 (0x3D) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 7.2.46 Coefficient b1 data register, bits 15:8 (0x3E) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 7.2.47 Coefficient b1 data register, bits 7:0 (0x3F) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 7.2.48 Coefficient b2 data register, bits 23:16 (0x40) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 7.2.49 Coefficient b2 data register, bits 15:8 (0x41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 7.2.50 Coefficient b2 data register, bits 7:0 (0x42) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 7.2.51 Coefficient a1 data register, bits 23:16 (0x43) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 7.2.52 Coefficient a1 data register, bits 15:8 (0x44) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 7.2.53 Coefficient a1 data register, bits 7:0 (0x45) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 7.2.54 Coefficient a2 data register, bits 23:16 (0x46) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 7.2.55 Coefficient a2 data register, bits 15:8 (0x47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 7.2.56 Coefficient a2 data register, bits 7:0 (0x48) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 7.2.57 Coefficient b0 data register, bits 23:16 (0x49) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 7.2.58 Coefficient b0 data register, bits 15:8 (0x4A) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 7.2.59 Coefficient b0 data register, bits 7:0 (0x4B) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 7.2.60 Coefficient write control register (0x4C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 7.3 Reading a coefficient from RAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 7.4 Reading a set of coefficients from RAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 7.5 Writing a single coefficient to RAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 7.6 Writing a set of coefficients to RAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 8 Equalization and mixing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 8.1 Post-scale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 8.2 Variable max power correction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 8.2.1 MPCC1-2 (0x4D, 0x4E) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 8.3 Variable distortion compensation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 8.3.1 DCC1-2 (0x4F, 0x50) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 8.4 Reserved registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 9 Package information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 9.1 TQFP64 package . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 9.2 VFQFPN56 package . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 10 Revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 |