Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

D201GLY Fiches technique(PDF) 21 Page - Intel Corporation

No de pièce D201GLY
Description  Technical Product Specification
PDF  76 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  INTEL [Intel Corporation]
Site Internet  http://www.intel.com
Logo INTEL - Intel Corporation

D201GLY Fiches technique(HTML) 21 Page - Intel Corporation

Back Button D201GLY Datasheet HTML 17Page - Intel Corporation D201GLY Datasheet HTML 18Page - Intel Corporation D201GLY Datasheet HTML 19Page - Intel Corporation D201GLY Datasheet HTML 20Page - Intel Corporation D201GLY Datasheet HTML 21Page - Intel Corporation D201GLY Datasheet HTML 22Page - Intel Corporation D201GLY Datasheet HTML 23Page - Intel Corporation D201GLY Datasheet HTML 24Page - Intel Corporation D201GLY Datasheet HTML 25Page - Intel Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 21 / 76 page
background image
Product Description
21
VIGYAZAT
Ha a telepet nem a megfelelő típusú telepre cseréli, az felrobbanhat. A telepeket
lehetőség szerint újra kell hasznosítani. A használt telepeket a helyi környezetvédelmi
előírásoknak megfelelően kell kiselejtezni.
AWAS
Risiko letupan wujud jika bateri digantikan dengan jenis yang tidak betul. Bateri
sepatutnya dikitar semula jika boleh. Pelupusan bateri terpakai mestilah mematuhi
peraturan alam sekitar tempatan.
OSTRZEŻENIE
Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu w przypadku zastosowania niewłaściwego typu
baterii. Zużyte baterie należy w miarę możliwości utylizować zgodnie z odpowiednimi
przepisami ochrony środowiska.
PRECAUŢIE
Risc de explozie, dacă bateria este înlocuită cu un tip de baterie necorespunzător.
Bateriile trebuie reciclate, dacă este posibil. Depozitarea bateriilor uzate trebuie să
respecte reglementările locale privind protecţia mediului.
ВНИМАНИЕ
При использовании батареи несоответствующего типа существует риск ее взрыва.
Батареи должны быть утилизированы по возможности. Утилизация батарей
должна проводится по правилам, соответствующим местным требованиям.
UPOZORNENIE
Ak batériu vymeníte za nesprávny typ, hrozí nebezpečenstvo jej výbuchu.
Batérie by sa mali podľa možnosti vždy recyklovať. Likvidácia použitých batérií sa musí
vykonávať v súlade s miestnymi predpismi na ochranu životného prostredia.
POZOR
Zamenjava baterije z baterijo drugačnega tipa lahko povzroči eksplozijo.
Če je mogoče, baterije reciklirajte. Rabljene baterije zavrzite v skladu z lokalnimi
okoljevarstvenimi predpisi.
.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76