| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
521 Fiches technique(PDF) 18 Page - Intel Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
521 Fiches technique(HTML) 18 Page - Intel Corporation |
|
18 / 96 page ![]() 18 Datasheet Electrical Specifications Table 2-2. Voltage Identification Definition VID5 VID4 VID3 VID2 VID1 VID0 VID VID5 VID4 VID3 VID2 VID1 VID0 VID 0 0 1 0 1 0 0.8375 0 1 1 0 1 0 1.2125 1 0 1 0 0 1 0.8500 1 1 1 0 0 1 1.2250 0 0 1 0 0 1 0.8625 0 1 1 0 0 1 1.2375 1 0 1 0 0 0 0.8750 1 1 1 0 0 0 1.2500 0 0 1 0 0 0 0.8875 0 1 1 0 0 0 1.2625 1 0 0 1 1 1 0.9000 1 1 0 1 1 1 1.2750 0 0 0 1 1 1 0.9125 0 1 0 1 1 1 1.2875 1 0 0 1 1 0 0.9250 1 1 0 1 1 0 1.3000 0 0 0 1 1 0 0.9375 0 1 0 1 1 0 1.3125 1 0 0 1 0 1 0.9500 1 1 0 1 0 1 1.3250 0 0 0 1 0 1 0.9625 0 1 0 1 0 1 1.3375 1 0 0 1 0 0 0.9750 1 1 0 1 0 0 1.3500 0 0 0 1 0 0 0.9875 0 1 0 1 0 0 1.3625 1 0 0 0 1 1 1.0000 1 1 0 0 1 1 1.3750 0 0 0 0 1 1 1.0125 0 1 0 0 1 1 1.3875 1 0 0 0 1 0 1.0250 1 1 0 0 1 0 1.4000 0 0 0 0 1 0 1.0375 0 1 0 0 1 0 1.4125 1 0 0 0 0 1 1.0500 1 1 0 0 0 1 1.4250 0 0 0 0 0 1 1.0625 0 1 0 0 0 1 1.4375 1 0 0 0 0 0 1.0750 1 1 0 0 0 0 1.4500 0 0 0 0 0 0 1.0875 0 1 0 0 0 0 1.4625 1 1 1 1 1 1 VR output off 1 0 1 1 1 1 1.4750 0 1 1 1 1 1 VR output off 0 0 1 1 1 1 1.4875 1 1 1 1 1 0 1.1000 1 0 1 1 1 0 1.5000 0 1 1 1 1 0 1.1125 0 0 1 1 1 0 1.5125 1 1 1 1 0 1 1.1250 1 0 1 1 0 1 1.5250 0 1 1 1 0 1 1.1375 0 0 1 1 0 1 1.5375 1 1 1 1 0 0 1.1500 1 0 1 1 0 0 1.5500 0 1 1 1 0 0 1.1625 0 0 1 1 0 0 1.5625 1 1 1 0 1 1 1.1750 1 0 1 0 1 1 1.5750 0 1 1 0 1 1 1.1875 0 0 1 0 1 1 1.5875 1 1 1 0 1 0 1.2000 1 0 1 0 1 0 1.6000 |