| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
345 Fiches technique(PDF) 46 Page - Intel Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
345 Fiches technique(HTML) 46 Page - Intel Corporation |
|
46 / 82 page ![]() Pin Listing and Signal Descriptions 46 Datasheet VSS AB8 Power/Other VSS AC11 Power/Other VSS AC13 Power/Other VSS AC15 Power/Other VSS AC17 Power/Other VSS AC19 Power/Other VSS AC2 Power/Other VSS AC22 Power/Other VSS AC25 Power/Other VSS AC5 Power/Other VSS AC7 Power/Other VSS AC9 Power/Other VSS AD10 Power/Other VSS AD12 Power/Other VSS AD14 Power/Other VSS AD16 Power/Other VSS AD18 Power/Other VSS AD21 Power/Other VSS AD23 Power/Other VSS AD4 Power/Other VSS AD8 Power/Other VSS AE11 Power/Other VSS AE13 Power/Other VSS AE15 Power/Other VSS AE17 Power/Other VSS AE19 Power/Other VSS AE22 Power/Other VSS AE24 Power/Other VSS AE7 Power/Other VSS AE9 Power/Other VSS AF1 Power/Other VSS AF10 Power/Other VSS AF12 Power/Other VSS AF14 Power/Other VSS AF16 Power/Other VSS AF18 Power/Other VSS AF20 Power/Other VSS AF6 Power/Other VSS AF8 Power/Other VSS B10 Power/Other VSS B12 Power/Other Table 4-1. Alphabetical Pin Assignment Pin Name Pin # Signal Buffer Type Direction VSS B14 Power/Other VSS B16 Power/Other VSS B18 Power/Other VSS B20 Power/Other VSS B23 Power/Other VSS B26 Power/Other VSS B4 Power/Other VSS B8 Power/Other VSS C11 Power/Other VSS C13 Power/Other VSS C15 Power/Other VSS C17 Power/Other VSS C19 Power/Other VSS C2 Power/Other VSS C22 Power/Other VSS C25 Power/Other VSS C5 Power/Other VSS C7 Power/Other VSS C9 Power/Other VSS D10 Power/Other VSS D12 Power/Other VSS D14 Power/Other VSS D16 Power/Other VSS D18 Power/Other VSS D20 Power/Other VSS D21 Power/Other VSS D24 Power/Other VSS D3 Power/Other VSS D6 Power/Other VSS D8 Power/Other VSS E1 Power/Other VSS E11 Power/Other VSS E13 Power/Other VSS E15 Power/Other VSS E17 Power/Other VSS E19 Power/Other VSS E23 Power/Other VSS E26 Power/Other VSS E4 Power/Other VSS E7 Power/Other VSS E9 Power/Other Table 4-1. Alphabetical Pin Assignment Pin Name Pin # Signal Buffer Type Direction |